전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

U030-006-COIL 데이터시트 (PDF) - Tripp Lite. All Rights Reserved

U030-006-COIL Datasheet PDF - Tripp Lite. All Rights Reserved
부품명 U030-006-COIL
다운로드  U030-006-COIL 다운로드
파일 크기   165.65 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
홈페이지  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved
상세설명 USB 2.0 A to Mini-B Coiled Cable (M/M), 6 ft.

U030-006-COIL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
U030-006-COIL Datasheet PDF - Tripp Lite. All Rights Reserved

부품명 U030-006-COIL
다운로드  U030-006-COIL Click to download

파일 크기   165.65 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
홈페이지  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved
상세설명 USB 2.0 A to Mini-B Coiled Cable (M/M), 6 ft.

U030-006-COIL 데이터시트 (HTML) - Tripp Lite. All Rights Reserved




유사한 부품 번호 - U030-006-COIL

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U030-006 TRIPPLITE-U030-006 Datasheet
156Kb / 2P
USB 2.0 A to Mini-B Cable (A to 5Pin Mini-B M/M), 6-ft.
More results


유사한 설명 - U030-006-COIL

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U022-006-COIL TRIPPLITE-U022-006-COIL Datasheet
160Kb / 2P
USB 2.0 A/B Coiled Cable (M/M), 6 ft.
U030-003-COIL TRIPPLITE-U030-003-COIL Datasheet
159Kb / 2P
USB 2.0 A to Mini-B Coiled Cable (M/M), 3 ft.
U050-006-COIL TRIPPLITE-U050-006-COIL Datasheet
159Kb / 2P
USB 2.0 A to Micro-B Coiled Cable (M/M), 6 ft.
U022-010-COIL TRIPPLITE-U022-010-COIL Datasheet
160Kb / 2P
USB 2.0 A/B Coiled Cable (M/M), 10 ft.
U050-003-COIL TRIPPLITE-U050-003-COIL Datasheet
159Kb / 2P
USB 2.0 A to Micro-B Coiled Cable (M/M), 3 ft.
U030-006 TRIPPLITE-U030-006 Datasheet
156Kb / 2P
USB 2.0 A to Mini-B Cable (A to 5Pin Mini-B M/M), 6-ft.
U022-006-R TRIPPLITE-U022-006-R Datasheet
154Kb / 2P
USB 2.0 A/B Cable (M/M), 6-ft.
U028006 TRIPPLITE-U028006 Datasheet
480Kb / 2P
USB 2.0 Hi-Speed A to Mini-B Cable (A to 4Pin Mini-B, M-M), 6-ft
U029-006 TRIPPLITE-U029-006 Datasheet
491Kb / 4P
USB 2.0 Hi-Speed A to Mini-B Cable (A to 4PinRound Mini-B M/M) 6-ft.
U050-006 TRIPPLITE-U050-006 Datasheet
155Kb / 2P
USB 2.0 A to Micro-B Cable (M/M), 6-ft.
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com