전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

QOB3501042 데이터시트 (PDF) - Schneider Electric

QOB3501042 Datasheet PDF - Schneider Electric
부품명 QOB3501042
다운로드  QOB3501042 다운로드

파일 크기   139.44 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  SCHNEIDER [Schneider Electric]
홈페이지  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
상세설명 Mini CB, QO, 50 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip

QOB3501042 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
QOB3501042 Datasheet PDF - Schneider Electric

부품명 QOB3501042
다운로드  QOB3501042 Click to download

파일 크기   139.44 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  SCHNEIDER [Schneider Electric]
홈페이지  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
상세설명 Mini CB, QO, 50 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip

QOB3501042 데이터시트 (HTML) - Schneider Electric

QOB3501042 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB3501042 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



유사한 부품 번호 - QOB3501042

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
QOB3501021 SCHNEIDER-QOB3501021 Datasheet
148Kb / 2P
   QO mini breaker, 50 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, shunt trip
More results


유사한 설명 - QOB3501042

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
QOB3101021 SCHNEIDER-QOB3101021 Datasheet
142Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB350VH1021 SCHNEIDER-QOB350VH1021 Datasheet
164Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 3P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB350VH1042 SCHNEIDER-QOB350VH1042 Datasheet
131Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 3P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3401021 SCHNEIDER-QOB3401021 Datasheet
168Kb / 2P
   Mini CB, QO, 40 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3351042 SCHNEIDER-QOB3351042 Datasheet
157Kb / 2P
   Mini CB, QO, 35 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3901042 SCHNEIDER-QOB3901042 Datasheet
150Kb / 2P
   Mini CB, QO, 90 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3451042 SCHNEIDER-QOB3451042 Datasheet
141Kb / 2P
   Mini CB, QO, 45 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3901021 SCHNEIDER-QOB3901021 Datasheet
156Kb / 2P
   Mini CB, QO, 90 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3201042 SCHNEIDER-QOB3201042 Datasheet
150Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB3401042 SCHNEIDER-QOB3401042 Datasheet
139Kb / 2P
   Mini CB, QO, 40 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com