전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

FDD6670AS 데이터시트 (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD6670AS Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
부품명 FDD6670AS
다운로드  FDD6670AS 다운로드

파일 크기   107.47 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
홈페이지  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
상세설명 30V N-Channel PowerTrench SyncFET

FDD6670AS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
FDD6670AS Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

부품명 FDD6670AS
다운로드  FDD6670AS Click to download

파일 크기   107.47 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
홈페이지  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
상세설명 30V N-Channel PowerTrench SyncFET

FDD6670AS 데이터시트 (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD6670AS Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6670AS Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6670AS Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6670AS Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6670AS Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6670AS Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD6670AS Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor

FDD6670AS 제품 세부 정보

General Description

The FDD6670AS is designed to replace a single MOSFET and Schottky diode in synchronous DC:DC power supplies. This 30V MOSFET is designed to maximize power conversion efficiency, providing a low RDS(ON) and low gate charge. The FDD6670AS includes a patented combination of a MOSFET monolithically integrated with a schottky diode. The performance of the FDD6670AS as the low-side switch in a synchronous rectifier is indistinguishable from the performance of the FDD6670A in parallel with a Schottky diode.



Features

• 76 A, 30 V  RDS(ON)max= 8.0 mΩ@ VGS= 10 V

                  RDS(ON)max= 10.4 mΩ@ VGS= 4.5 V

• Includes SyncFET Schottky body diode

• Low gate charge (29nC typical)

• High performance trench technology for extremely low RDS(ON)

• High power and current handling capability

.

Applications

• DC/DC converter

• Low side notebook




유사한 부품 번호 - FDD6670AS

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6670A FAIRCHILD-FDD6670A Datasheet
195Kb / 8P
   N-Channel, Logic Level, PowerTrench MOSFET
FDD6670A FAIRCHILD-FDD6670A Datasheet
110Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD6670A ISC-FDD6670A Datasheet
351Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD6670A UMW-FDD6670A Datasheet
458Kb / 6P
   30V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6670AL FAIRCHILD-FDD6670AL Datasheet
149Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


유사한 설명 - FDD6670AS

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fairchild Semiconductor
FDP6644S FAIRCHILD-FDP6644S Datasheet
160Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET?
FDS6680AS FAIRCHILD-FDS6680AS Datasheet
551Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS6699S FAIRCHILD-FDS6699S Datasheet
526Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDD6676AS FAIRCHILD-FDD6676AS Datasheet
120Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS6676S FAIRCHILD-FDS6676S Datasheet
121Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS7764S FAIRCHILD-FDS7764S Datasheet
127Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDP6670AS FAIRCHILD-FDP6670AS Datasheet
100Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS6688S FAIRCHILD-FDS6688S Datasheet
164Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDP6690S FAIRCHILD-FDP6690S Datasheet
88Kb / 5P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS6690S FAIRCHILD-FDS6690S Datasheet
262Kb / 9P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET?
FDS6299S FAIRCHILD-FDS6299S Datasheet
114Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
More results




Fairchild Semiconductor 에 대하여


Fairchild Semiconductor는 1950 년대 후반에 설립 된 개척 반도체 회사였습니다.
이 회사는 최초의 상업 트랜지스터 개발의 혁신과 통합 회로 기술의 발전에 기여한 것으로 유명했습니다.
Fairchild는 전력 반도체, 아날로그 및 혼합 신호 통합 회로 및 기타 반도체 제품의 주요 공급 업체가되었습니다.
이 회사는 2016 년에 Semiconductor에 의해 인수되었으며 제품 및 기술은 ON Semiconductor 브랜드에 따라 계속 개발 및 판매되고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com