전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TT8J2TR 데이터시트 (PDF) - Rohm

TT8J2TR Datasheet PDF - Rohm
부품명 TT8J2TR
다운로드  TT8J2TR 다운로드

파일 크기   2458.53 Kbytes
페이지   12 Pages
제조업체  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
상세설명 -30V Pch Pch Middle Power MOSFET

TT8J2TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TT8J2TR Datasheet PDF - Rohm

부품명 TT8J2TR
다운로드  TT8J2TR Click to download

파일 크기   2458.53 Kbytes
페이지   12 Pages
제조업체  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
상세설명 -30V Pch Pch Middle Power MOSFET

TT8J2TR 데이터시트 (HTML) - Rohm

Back Button TT8J2TR Datasheet HTML 1Page - Rohm TT8J2TR Datasheet HTML 2Page - Rohm TT8J2TR Datasheet HTML 3Page - Rohm TT8J2TR Datasheet HTML 4Page - Rohm TT8J2TR Datasheet HTML 5Page - Rohm TT8J2TR Datasheet HTML 6Page - Rohm TT8J2TR Datasheet HTML 7Page - Rohm TT8J2TR Datasheet HTML 8Page - Rohm TT8J2TR Datasheet HTML 9Page - Rohm TT8J2TR Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



유사한 부품 번호 - TT8J2TR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Rohm
TT8J2 ROHM-TT8J2 Datasheet
216Kb / 6P
   4V Drive Pch MOSFET
TT8J21 ROHM-TT8J21 Datasheet
201Kb / 6P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
TT8J21 ROHM-TT8J21_09 Datasheet
201Kb / 6P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
TT8J2 ROHM-TT8J2_09 Datasheet
216Kb / 6P
   4V Drive Pch MOSFET
More results


유사한 설명 - TT8J2TR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Rohm
UT6JA2 ROHM-UT6JA2 Datasheet
2Mb / 14P
   -30V PchPch Middle Power MOSFET
TT8J3 ROHM-TT8J3 Datasheet
2Mb / 13P
   -30V PchPch Middle Power MOSFET
RQ6E060AT ROHM-RQ6E060AT Datasheet
2Mb / 14P
   Pch -30V -6A Middle Power MOSFET
RQ5E025AT ROHM-RQ5E025AT Datasheet
2Mb / 13P
   Pch -30V -2.5A Middle Power MOSFET
UT6MA2 ROHM-UT6MA2 Datasheet
4Mb / 22P
   30V NchPch Middle Power MOSFET
HP8MA2 ROHM-HP8MA2 Datasheet
4Mb / 22P
   30V NchPch Middle Power MOSFET
RRS050P03FRA ROHM-RRS050P03FRA Datasheet
2Mb / 14P
   Pch -30V -5A Middle Power MOSFET
RQ3E075AT ROHM-RQ3E075AT Datasheet
2Mb / 13P
   Pch -30V -18A Middle Power MOSFET
QH8JA1 ROHM-QH8JA1 Datasheet
2Mb / 14P
   -20V Pch Pch Middle Power MOSFET
SH8J31 ROHM-SH8J31 Datasheet
2Mb / 14P
   -60V Pch Pch Middle Power MOSFET
More results




Rohm 에 대하여


ROHM 반도체는 1958 년에 설립 된 일본 반도체 회사입니다.

이 회사는 전력 관리, 전력 장치 및 아날로그 및 혼합 신호 통합 회로를 포함한 광범위한 제품의 설계 및 제조를 전문으로합니다.

ROHM의 제품은 소비자 전자, 자동차, 산업 및 통신과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

이 회사는 에너지 절약 기술과 저전력 설계에 대한 전문 지식에 중점을두고 있습니다.

ROHM은 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com