전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

QBL22000S22 데이터시트 (PDF) - Schneider Electric

QBL22000S22 Datasheet PDF - Schneider Electric
부품명 QBL22000S22
다운로드  QBL22000S22 다운로드

파일 크기   130.42 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  SCHNEIDER [Schneider Electric]
홈페이지  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
상세설명 POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 240V 225 A Q-Frame

QBL22000S22 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
QBL22000S22 Datasheet PDF - Schneider Electric

부품명 QBL22000S22
다운로드  QBL22000S22 Click to download

파일 크기   130.42 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  SCHNEIDER [Schneider Electric]
홈페이지  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
상세설명 POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 240V 225 A Q-Frame

QBL22000S22 데이터시트 (HTML) - Schneider Electric

QBL22000S22 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QBL22000S22 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



유사한 부품 번호 - QBL22000S22

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
QBL22070 SCHNEIDER-QBL22070 Datasheet
128Kb / 2P
   PowerPact Q - molded case circuit breaker - 2- pole - 10 kA - 240 V - 70 A
QBL22080 SCHNEIDER-QBL22080 Datasheet
128Kb / 2P
   PowerPact Q - molded case circuit breaker - 2- pole - 10 kA - 240 V - 80 A
QBL22090 SCHNEIDER-QBL22090 Datasheet
128Kb / 2P
   PowerPact Q - molded case circuit breaker - 2- pole - 10 kA - 240 V - 90 A
More results


유사한 설명 - QBL22000S22

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
QBL32000S22 SCHNEIDER-QBL32000S22 Datasheet
144Kb / 2P
   POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 240V 225 A Q-Frame
JGL26000S17 SCHNEIDER-JGL26000S17 Datasheet
134Kb / 2P
   POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 600V 175 A J-Frame
LRL36000S40X SCHNEIDER-LRL36000S40X Datasheet
113Kb / 2P
   POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 600V 400 A L-Frame
PKL36000S12 SCHNEIDER-PKL36000S12 Datasheet
132Kb / 2P
   POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 600V 1200 A P-Frame
PKL36000S80 SCHNEIDER-PKL36000S80 Datasheet
142Kb / 2P
   POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 600V 800 A P-Frame
LLL46000S60X SCHNEIDER-LLL46000S60X Datasheet
66Kb / 2P
   POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 600V 600 A L-Frame
LRL46000S60X SCHNEIDER-LRL46000S60X Datasheet
58Kb / 2P
   POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 600V 600 A L-Frame
PJL26000S12 SCHNEIDER-PJL26000S12 Datasheet
141Kb / 2P
   POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 600V 1200 A P-Frame
LLL36000S40X SCHNEIDER-LLL36000S40X Datasheet
113Kb / 2P
   POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 600V 400 A L-Frame
LLL36000S60X SCHNEIDER-LLL36000S60X Datasheet
93Kb / 2P
   POWERPACT AUTOMATIC MOULDED CASE SWITCH 600V 600 A L-Frame
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com