전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

935121425610-XXN 데이터시트 (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd

935121425610-XXN Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd
부품명 935121425610-XXN
다운로드  935121425610-XXN 다운로드
파일 크기   195.22 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
홈페이지  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd
상세설명 Ultra low profile (100關m, 80關m on request)

935121425610-XXN Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
935121425610-XXN Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd

부품명 935121425610-XXN
다운로드  935121425610-XXN Click to download

파일 크기   195.22 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
홈페이지  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd
상세설명 Ultra low profile (100關m, 80關m on request)

935121425610-XXN 데이터시트 (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd


935121425610-XXN 제품 세부 정보

l Ultra low profile (100μm, 80μm on request).
l High Q.
l Voltage stability.
l High ESD capabilities (ESD enhanced series): >1kV for 47 pF,
>2kV for 100pF, >8kV for 330pF.
l Low leakage current down to 100pA.
l Low ESL and low ESR.
l SRF > 1.2GHz for 100pF.




유사한 부품 번호 - 935121425610-XXN

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Murata Manufacturing Co...
935121423510-XXN MURATA1-935121423510-XXN Datasheet
195Kb / 2P
Ultra low profile (100關m, 80關m on request).
Last updated06/13/2022
935121424247 MURATA1-935121424247 Datasheet
690Kb / 6P
LPSC 47pF 0402 BV11
Rev. 1.6
935121424247-F2A MURATA1-935121424247-F2A Datasheet
690Kb / 6P
LPSC 47pF 0402 BV11
Rev. 1.6
935121424247-F2N MURATA1-935121424247-F2N Datasheet
690Kb / 6P
LPSC 47pF 0402 BV11
Rev. 1.6
935121424247-T3N MURATA1-935121424247-T3N Datasheet
690Kb / 6P
LPSC 47pF 0402 BV11
Rev. 1.6
More results


유사한 설명 - 935121425610-XXN

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Murata Manufacturing Co...
935121723510-XXN MURATA1-935121723510-XXN Datasheet
198Kb / 2P
Ultra low profile (100關m, 80關m on request)
Last updated06/09/2022
935121424347-XXN MURATA1-935121424347-XXN Datasheet
195Kb / 2P
Ultra low profile (100關m, 80關m on request).
Last updated06/13/2022
935121424410-XXN MURATA1-935121424410-XXN Datasheet
195Kb / 2P
Ultra low profile (100關m, 80關m on request).
Last updated06/13/2022
935121424510-XXN MURATA1-935121424510-XXN Datasheet
195Kb / 2P
Ultra low profile (100關m, 80關m on request).
Last updated06/13/2022
935121424522-XXN MURATA1-935121424522-XXN Datasheet
195Kb / 2P
Ultra low profile (100關m, 80關m on request).
Last updated06/13/2022
935121424547-XXN MURATA1-935121424547-XXN Datasheet
195Kb / 2P
Ultra low profile (100關m, 80關m on request).
Last updated06/13/2022
935121427710-XXN MURATA1-935121427710-XXN Datasheet
195Kb / 2P
Ultra low profile (100關m, 80關m on request).
Last updated06/13/2022
935123421610-XXA MURATA1-935123421610-XXA Datasheet
189Kb / 2P
Ultra Low profile 100關m (80關m on request)
Last updated06/13/2022
935123422622-XXA MURATA1-935123422622-XXA Datasheet
189Kb / 2P
Ultra Low profile 100關m (80關m on request)
Last updated06/13/2022
935123730347-XXA MURATA1-935123730347-XXA Datasheet
189Kb / 2P
Ultra Low profile 100關m (80關m on request).
Last updated06/13/2022
935123730510-XXA MURATA1-935123730510-XXA Datasheet
189Kb / 2P
Ultra Low profile 100關m (80關m on request)
Last updated06/13/2022
More results




Murata Manufacturing Co., Ltd 에 대하여


Murata Manufacturing Co., Ltd.는 일본 교토의 Nagaokakyo에 본사를 둔 일본 다국적 ​​전자 장치 회사입니다.

이 회사는 1944 년에 설립되었으며 이후 세라믹 커패시터, 무선 통신 모듈 및 센서를 포함한 전자 부품의 주요 제조업체가되었습니다.

Murata는 또한 배터리 관리 시스템, 전원 공급 장치 및 에너지 수확 시스템과 같은 다양한 제품 및 솔루션을 제공합니다.

이 회사는 전 세계적으로 운영되며 전자 산업의 품질과 혁신으로 명성이 높습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com