전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

935155425610-XXN 데이터시트 (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd

935155425610-XXN Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd
부품명 935155425610-XXN
다운로드  935155425610-XXN 다운로드
파일 크기   197.35 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
홈페이지  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd
상세설명 Ultra broadband performance up to 20 GHz

935155425610-XXN Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
935155425610-XXN Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd

부품명 935155425610-XXN
다운로드  935155425610-XXN Click to download

파일 크기   197.35 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
홈페이지  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd
상세설명 Ultra broadband performance up to 20 GHz

935155425610-XXN 데이터시트 (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd


935155425610-XXN 제품 세부 정보

l Ultra broadband performance up to 20 GHz
l Resonance free allowing ultra low group delay variation
l Ultra low insertion loss thanks to an excellent impedance
matching in transmission mode
l Low ESL and low ESR in bypass grounding mode
l High stability of capacitance value over temperature, voltage andaging
l High reliability
l Compatible with lead free reflow soldering
(please refer to our Assembly Application Note for more details)




유사한 부품 번호 - 935155425610-XXN

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Murata Manufacturing Co...
935155424610-F1N MURATA1-935155424610-F1N Datasheet
1Mb / 11P
Ultra Large band Silicon Capacitor ULSC 0402 100nF BV11
935155424610-F1N MURATA1-935155424610-F1N Datasheet
1Mb / 11P
Ultra Large band Silicon Capacitor ULSC 0402 100nF BV11
Rev. 3.00
935155424610-F1N MURATA1-935155424610-F1N_V01 Datasheet
1Mb / 11P
Ultra Large band Silicon Capacitor ULSC 0402 100nF BV11
Rev. 3.00
935155424610-T3N MURATA1-935155424610-T3N Datasheet
1Mb / 11P
Ultra Large band Silicon Capacitor ULSC 0402 100nF BV11
935155424610-T3N MURATA1-935155424610-T3N Datasheet
1Mb / 11P
Ultra Large band Silicon Capacitor ULSC 0402 100nF BV11
Rev. 3.00
More results


유사한 설명 - 935155425610-XXN

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Murata Manufacturing Co...
939118493547-XXN MURATA1-939118493547-XXN Datasheet
201Kb / 2P
Ultra broadband performance up to 110 GHz
Last updated06/13/2022
935151723410-XXN MURATA1-935151723410-XXN Datasheet
197Kb / 2P
Ultra broadband performance up to 67 GHz
Last updated06/17/2022
935152723410-XXN MURATA1-935152723410-XXN Datasheet
197Kb / 2P
Ultra broadband performance up to 67 GHz
Last updated06/17/2022
935155723410-XXN MURATA1-935155723410-XXN Datasheet
197Kb / 2P
Ultra broadband performance up to 20 GHz
Last updated06/17/2022
935156425610-XXN MURATA1-935156425610-XXN Datasheet
197Kb / 2P
Ultra broadband performance up to 20 GHz
Last updated06/17/2022
935156723410-XXN MURATA1-935156723410-XXN Datasheet
197Kb / 2P
Ultra broadband performance up to 20 GHz
Last updated06/17/2022
939113723410-XXN MURATA1-939113723410-XXN Datasheet
197Kb / 2P
Ultra broadband performance up to 40 GHz
Last updated06/17/2022
939114723410-XXN MURATA1-939114723410-XXN Datasheet
197Kb / 2P
Ultra broadband performance up to 40 GHz
Last updated06/17/2022
939301421510-XXN MURATA1-939301421510-XXN Datasheet
180Kb / 2P
Ultra broadband performance up to 67 GHz
Last updated06/17/2022
939301721456-XXN MURATA1-939301721456-XXN Datasheet
180Kb / 2P
Ultra broadband performance up to 67 GHz
Last updated06/17/2022
More results




Murata Manufacturing Co., Ltd 에 대하여


Murata Manufacturing Co., Ltd.는 일본 교토의 Nagaokakyo에 본사를 둔 일본 다국적 ​​전자 장치 회사입니다.

이 회사는 1944 년에 설립되었으며 이후 세라믹 커패시터, 무선 통신 모듈 및 센서를 포함한 전자 부품의 주요 제조업체가되었습니다.

Murata는 또한 배터리 관리 시스템, 전원 공급 장치 및 에너지 수확 시스템과 같은 다양한 제품 및 솔루션을 제공합니다.

이 회사는 전 세계적으로 운영되며 전자 산업의 품질과 혁신으로 명성이 높습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com