전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NC7S00L6X 데이터시트 (PDF) - ON Semiconductor

NC7S00L6X Datasheet PDF - ON Semiconductor
부품명 NC7S00L6X
다운로드  NC7S00L6X 다운로드

파일 크기   304.51 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  ONSEMI [ON Semiconductor]
홈페이지  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
상세설명 TinyLogic HS 2-Input NAND Gate

NC7S00L6X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
NC7S00L6X Datasheet PDF - ON Semiconductor

부품명 NC7S00L6X
다운로드  NC7S00L6X Click to download

파일 크기   304.51 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  ONSEMI [ON Semiconductor]
홈페이지  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
상세설명 TinyLogic HS 2-Input NAND Gate

NC7S00L6X 데이터시트 (HTML) - ON Semiconductor

NC7S00L6X Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NC7S00L6X Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NC7S00L6X Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NC7S00L6X Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NC7S00L6X Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NC7S00L6X Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NC7S00L6X Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NC7S00L6X Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NC7S00L6X Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor

NC7S00L6X 제품 세부 정보

Description
The NC7S00 is a single 2−Input high performance CMOS NAND
Gate. Advanced Silicon Gate CMOS fabrication assures high speed
and low power circuit operation over a broad VCC range. ESD
protection diodes inherently guard both inputs and output with respect
to the VCC and GND rails. Three stages of gain between inputs and
output assures high noise immunity and reduced sensitivity to input
edge rate.

Features
• Space Saving SC−74A and SC−88A 5−Lead Package
• Ultra Small MicroPak™ Leadless Package
• High Speed: tPD = 3.5 ns Typ
• Low Quiescent Power: ICC < 1 A
• Balanced Output Drive: 2 mA IOL, −2 mA IOH
• Broad VCC Operating Range: 2 V – 6 V
• Balanced Propagation Delays
• Specified for 3 V Operation
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant




유사한 부품 번호 - NC7S00L6X

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fairchild Semiconductor
NC7S00L6X FAIRCHILD-NC7S00L6X Datasheet
155Kb / 8P
   TinyLogic HS 2-Input NAND Gate
logo
ON Semiconductor
NC7S00L6X ONSEMI-NC7S00L6X Datasheet
363Kb / 9P
   TinyLogic HS 2-Input NAND Gate
December-2017, Rev. 2
More results


유사한 설명 - NC7S00L6X

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
ON Semiconductor
NC7S00 ONSEMI-NC7S00 Datasheet
363Kb / 9P
   TinyLogic HS 2-Input NAND Gate
December-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
NC7S00 FAIRCHILD-NC7S00 Datasheet
155Kb / 8P
   TinyLogic HS 2-Input NAND Gate
NC7SP00 FAIRCHILD-NC7SP00 Datasheet
306Kb / 9P
   TinyLogic ULP 2-Input NAND Gate
NC7ST00 FAIRCHILD-NC7ST00_04 Datasheet
153Kb / 8P
   TinyLogic HST 2-Input NAND Gate
logo
ON Semiconductor
NC7ST00 ONSEMI-NC7ST00_V01 Datasheet
300Kb / 8P
   TinyLogic HST 2-Input NAND Gate
April, 2022 ??Rev. 4
NC7ST00 ONSEMI-NC7ST00 Datasheet
258Kb / 10P
   TinyLogic HST 2-Input NAND Gate
Revised August 2004
NC7SP38 ONSEMI-NC7SP38 Datasheet
299Kb / 13P
   TinyLogic ULP 2-Input NAND Gate
Sep 2008 Rev. 1.0.0
logo
Fairchild Semiconductor
NC7SZ00 FAIRCHILD-NC7SZ00_05 Datasheet
133Kb / 9P
   TinyLogic UHS 2-Input NAND Gate
NC7SP00 FAIRCHILD-NC7SP00_04 Datasheet
296Kb / 9P
   TinyLogic ULP 2-Input NAND Gate
NC7SZ00 FAIRCHILD-NC7SZ00 Datasheet
80Kb / 7P
   TinyLogic UHS 2-Input NAND Gate
More results




ON Semiconductor 에 대하여


ON Semiconductor는 자동차, 컴퓨팅, 소비재, 산업 및 통신 시장을 포함한 다양한 응용 분야를 위한 광범위한 반도체 제품을 설계, 개발 및 제조하는 상장 회사입니다.
이 회사는 1999년에 설립되었으며 애리조나주 피닉스에 본사가 있습니다.
ON Semiconductor는 무엇보다도 전력 MOSFET, 다이오드, 정류기, 전압 조정기를 포함하여 전력 관리, 아날로그 및 이산 반도체의 광범위한 포트폴리오를 제공합니다.
이 회사의 제품은 에너지 효율적이고 안정적이며 비용 효율적이도록 설계되었으며 휴대용 전자 장치, 산업 자동화 시스템, 재생 에너지 시스템 및 자동차 전자 장치를 비롯한 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
ON Semiconductor는 혁신과 고객 만족에 전념하고 있으며 고객의 요구를 충족하는 최고의 반도체 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com