전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1301530221 데이터시트 (PDF) - Molex Electronics Ltd.

1301530221 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
부품명 1301530221
다운로드  1301530221 다운로드
파일 크기   218.07 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
상세설명 20A. IN-LINE GFCI W/HUBBEL PLUG & PORTABLE OUTLET BOX

1301530221 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1301530221 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

부품명 1301530221
다운로드  1301530221 Click to download

파일 크기   218.07 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
상세설명 20A. IN-LINE GFCI W/HUBBEL PLUG & PORTABLE OUTLET BOX

1301530221 데이터시트 (HTML) - Molex Electronics Ltd.


1301530221 제품 세부 정보

TECHNICAL
LISTED: UL & CSA
RATED SUPPLY VOLTAGE: 120VAC
RATED CURRENT: UP TO 15 AMPS
RESET TYPE: MANUAL
OPERATING FREQUENCY: 60 Hz
TYPE: CLASS A
GROUND TRIP CURRENT: 4-6 mA
OVERLOAD CURRENT: 90 AMP 125 VAC
INSULATION VOLTAGE: 1,500 VRMS - 1 MINUTE
ENDURANCE OPERATIONS: 3000 OPERATIONS




유사한 부품 번호 - 1301530221

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Molex Electronics Ltd.
1301530220 MOLEX-1301530220 Datasheet
211Kb / 1P
SUPER SAFEWAY CORDSET PLUG AND CONNECTOR W/3M SECONDARY
2022/04/28
1301530223 MOLEX-1301530223 Datasheet
267Kb / 1P
IN-LINE GFCI WITH WATERTITE PLUG AND PORTABLE OUTLET BOX
2022/03/03
1301530225 MOLEX-1301530225 Datasheet
131Kb / 1P
IN-LINE GFCI MANUAL 26FT #12-3 SJTW CABLE 2447 PLUG & 1547 CONNECT
2010/07/28
More results


유사한 설명 - 1301530221

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Molex Electronics Ltd.
1301530156 MOLEX11-1301530156 Datasheet
37Kb / 1P
Super-Safeway In-Line Industrial GFCI, Portable,
1301530165 MOLEX1-1301530165 Datasheet
37Kb / 1P
Super-Safeway In-Line Industrial GFCI, Portable
1301530166 MOLEX1-1301530166 Datasheet
37Kb / 1P
Super-Safeway In-Line Industrial GFCI, Portable
1301530119 MOLEX-1301530119 Datasheet
254Kb / 1P
GFCI IN-LINE 20A WITH SAFEWAY PLUG AND CONNECTOR
2022/02/02
1301530140 MOLEX-1301530140 Datasheet
267Kb / 1P
IN-LINE GFCI WITH WATERTITE PLUG AND PORTABLE OUTLET BOX
2022/03/03
1301530054 MOLEX-1301530054 Datasheet
271Kb / 1P
GFCI IN-LINE 15A W/WATERTITE PLUG & CONNECTOR
2022/04/28
1301530055 MOLEX-1301530055 Datasheet
271Kb / 1P
GFCI IN-LINE 15A W/WATERTITE PLUG & CONNECTOR
2022/04/28
1301530060 MOLEX-1301530060 Datasheet
271Kb / 1P
GFCI IN-LINE 15A W/WATERTITE PLUG & CONNECTOR
2022/04/28
1301530064 MOLEX-1301530064 Datasheet
271Kb / 1P
GFCI IN-LINE 15A W/WATERTITE PLUG & CONNECTOR
2022/04/28
1301530067 MOLEX-1301530067 Datasheet
271Kb / 1P
GFCI IN-LINE 15A W/WATERTITE PLUG & CONNECTOR
2022/04/28
More results




Molex Electronics Ltd. 에 대하여


Molex Electronics Ltd.는 Koch Industries, Inc.의 자회사이며 전자 및 광섬유 상호 연결 솔루션의 글로벌 제조업체입니다.

이 회사는 1938 년에 설립되었으며 일리노이 주 Lisle에 본사를두고 있습니다.

Molex는 커넥터, 케이블 어셈블리, 스위치 및 기타 수동 구성 요소를 포함한 광범위한 상호 연결 제품을 제공합니다.

이 제품은 자동차, 데이터 통신, 소비자 전자 제품, 산업 장비, 의료 기기 및 통신을 포함한 다양한 산업에서 사용됩니다.

40 개국 이상의 운영 및 시설을 통해 Molex는 인터커넥트 솔루션 시장에서 혁신 및 기술 리더십으로 유명합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com