전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1113146 데이터시트 (PDF) - PHOENIX CONTACT

1113146 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
부품명 1113146
다운로드  1113146 다운로드

파일 크기   176.97 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 Patch cable - NBC-R4ACS/0,2-93K/R4ACS

1113146 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1113146 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

부품명 1113146
다운로드  1113146 Click to download

파일 크기   176.97 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 Patch cable - NBC-R4ACS/0,2-93K/R4ACS

1113146 데이터시트 (HTML) - PHOENIX CONTACT


1113146 제품 세부 정보

Patch cable, degree of protection: IP20, cable length: 0.2 m, number of positions: 4, 100 Mbps,
CAT5, connection cross section: AWG 23- 22, cable outlet: straight, PROFINET

Your advantages
• Perfect for industrial applications
• Worldwide approval with CE, UL, WEEE, and EAC
• Secure connection and disconnection with reliable locking clip protection
• Ideal EMC properties, thanks to 360° shielding
• Simultaneous power transmission with PoE++
• Resistant to shock and vibrations, thanks to robust molding
• High-speed data transmission with up to 100 Mbps (CAT5)




유사한 부품 번호 - 1113146

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Tyco Electronics
1113146 MACOM-1113146 Datasheet
5Mb / 85P
   tyco electronics contents
More results


유사한 설명 - 1113146

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1112928 PHOENIX-1112928 Datasheet
177Kb / 4P
   Patch cable - NBC-R4ACS/3,0-93K/R4ACS
1112931 PHOENIX-1112931 Datasheet
177Kb / 4P
   Patch cable - NBC-R4ACS/0,5-93K/R4ACS
1112927 PHOENIX-1112927 Datasheet
177Kb / 4P
   Patch cable - NBC-R4ACS/5,0-93K/R4ACS
1112932 PHOENIX-1112932 Datasheet
177Kb / 4P
   Patch cable - NBC-R4ACS/0,3-93K/R4ACS
1112929 PHOENIX-1112929 Datasheet
176Kb / 4P
   Patch cable - NBC-R4ACS/2,0-93K/R4ACS
1112930 PHOENIX-1112930 Datasheet
219Kb / 5P
   NBC-R4ACS/1,0-93K/R4ACS - Patch cable
1113141 PHOENIX-1113141 Datasheet
219Kb / 5P
   NBC-R4ACS/20,0-93K/R4ACS - Patch cable
1113142 PHOENIX-1113142 Datasheet
219Kb / 5P
   NBC-R4ACS/15,0-93K/R4ACS - Patch cable
1113178 PHOENIX-1113178 Datasheet
176Kb / 4P
   Patch cable - NBC-R4ACS/5,0-93K/OE
1112858 PHOENIX-1112858 Datasheet
176Kb / 4P
   Patch cable - NBC-R4ACS/3,0-93K/OE
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com