전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

QVXX16XHX 데이터시트 (PDF) - Littelfuse

QVXX16XHX Datasheet PDF - Littelfuse
부품명 QVXX16XHX
다운로드  QVXX16XHX 다운로드

파일 크기   443.58 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  LITTELFUSE [Littelfuse]
홈페이지  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
상세설명 16 A High Temperature Alternistor Triacs

QVXX16XHX Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
QVXX16XHX Datasheet PDF - Littelfuse

부품명 QVXX16XHX
다운로드  QVXX16XHX Click to download

파일 크기   443.58 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  LITTELFUSE [Littelfuse]
홈페이지  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
상세설명 16 A High Temperature Alternistor Triacs

QVXX16XHX 데이터시트 (HTML) - Littelfuse


QVXX16XHX 제품 세부 정보

Description
This 16 A high temperature Alternistor TRIAC, offered in
TO-220AB, TO-220 isolated, and TO-263 packages, has 150 °C
maximum junction temperature (TJ) and 200 A ITSM (60 Hz).
This series enables easier thermal management and higher surge
handling capability in AC power control applications such as
heater control, motor speed control, lighting controls, and static
switching relays. Alternistor TRIAC operates in quadrants I, II, and
III, and offers high performance in applications requiring high
commutation capability.

Features & Benefits
■ High TJ of 150°C
■ Voltage capability of 600V
■ Surge capability of 200A at 60Hz half cycle
■ Mechanically and thermally robust TO-220 clip-attach assembly
■ High dv/dt up to 1000V/μs
■ Internally-isolated TO-220 package
■ Halogen-free and RoHScompliant
■ Recognized to UL 1557 as an Electrically Isolated Semiconductor Device

Applications
TRIAC is an excellent AC switch in applications such as heating,
lighting, and motor speed controls.
Typical applications are:
■ Heater control such as coffee brewer, tankless water heater, and
infrared heater
■ AC solid-state relays
■ Light dimmers including incandescent and LED lighting
■ Motor speed control in kitchen appliances, power tools, home/
brow/white goods and light industrial applications such as
compressor motor control
Alternistor TRIAC is used with high inductive loads requiring high
commutation capability. Internally isolated packages offer better heat
sinking with higher isolation voltage.





유사한 설명 - QVXX16XHX

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Littelfuse
QJ8012XHX LITTELFUSE-QJ8012XHX Datasheet
596Kb / 8P
   12 Amp High Temperature Alternistor Triacs
HQ6025XH5 LITTELFUSE-HQ6025XH5 Datasheet
645Kb / 8P
   25 Amp High Temperature Alternistor Triacs
QJXX25XHX LITTELFUSE-QJXX25XHX Datasheet
583Kb / 9P
   25 Amp High Temperature Alternistor Triacs
logo
List of Unclassifed Man...
Q8025NH6RP ETC2-Q8025NH6RP Datasheet
188Kb / 10P
   Alternistor Triacs
logo
Teccor Electronics
Q2006RH4 TECCOR-Q2006RH4 Datasheet
536Kb / 7P
   Alternistor Triacs?
logo
STMicroelectronics
T1635H STMICROELECTRONICS-T1635H_07 Datasheet
136Kb / 10P
   High temperature 16 A Triacs
logo
Littelfuse
LJXX08XX LITTELFUSE-LJXX08XX Datasheet
497Kb / 8P
   8 Amp High Temperature Sensitive & Alternistor (High Commutation) Triacs
Q2006LH4 LITTELFUSE-Q2006LH4 Datasheet
182Kb / 10P
   Alternistor Triacs (6 A to 40 A)
logo
STMicroelectronics
T1635H6T STMICROELECTRONICS-T1635H6T Datasheet
138Kb / 10P
   High temperature 16 A Snubberless??Triacs
logo
Littelfuse
Q6016LH651 LITTELFUSE-Q6016LH651 Datasheet
974Kb / 9P
   15 Amp Standard & 16 Amp Alternistor (High Commutation) Triacs
More results




Littelfuse 에 대하여


Littelfuse는 회로 보호 및 제어 제품의 설계 및 제조를 전문으로하는 미국 회사입니다.
이 회사는 1927 년에 설립되었으며 일리노이 주 시카고에 본사를두고 있습니다.
Littelfuse는 퓨즈, 보호 및 제어 장치 및 중합체 제품을 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사의 제품은 자동차, 산업 및 소비자 전자 제품과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
Littelfuse는 회로 보호 및 제어 기술에 대한 전문 지식과 고품질의 안정적인 제품을 고객에게 제공하는 능력으로 유명합니다.
이 회사는 전 세계 여러 국가에서 운영 및 시설을 보유하고 있으며 고객과 긴밀히 협력하여 특정 요구 사항과 요구를 충족시키는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
Littelfuse는 핵심 비즈니스 외에도 재생 가능 에너지 및 데이터 센터 시장을위한 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com