전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

807-006-401-103 데이터시트 (PDF) - EDAC, All Rights Reserved.

807-006-401-103 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.
부품명 807-006-401-103
다운로드  807-006-401-103 다운로드

파일 크기   115.73 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
홈페이지  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
상세설명 807 Series,High Temp Card Edge Connector | Green | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator

807-006-401-103 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
807-006-401-103 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.

부품명 807-006-401-103
다운로드  807-006-401-103 Click to download

파일 크기   115.73 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
홈페이지  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
상세설명 807 Series,High Temp Card Edge Connector | Green | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator

807-006-401-103 데이터시트 (HTML) - EDAC, All Rights Reserved.

807-006-401-103 Datasheet HTML 1Page - EDAC, All Rights Reserved. 807-006-401-103 Datasheet HTML 2Page - EDAC, All Rights Reserved.

807-006-401-103 제품 세부 정보

Features

  • 0.156" (3.96mm) Contact Spacing by 0.200" (5.08mm) Row Spacing
  • Accepts .062" (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board
  • Low Profile Insulator Body, 0.473" (12.01mm)
  • Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap, 90 and Extender Board Bends
  • Single or Dual Row Configurations
  • Large Variety of Mounting Options
  • Accepts between Contact and In-Contact Polarizing Keys
  • RoHS Compliant UL Certified




유사한 부품 번호 - 807-006-401-103

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
EDAC, All Rights Reserv...
807-006-401-103 EDAC-807-006-401-103 Datasheet
263Kb / 3P
   807 Series High Temp Card Edge Connector | Green | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator
More results





링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com