전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TW0341A 데이터시트 (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0341A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
부품명 TW0341A
다운로드  TW0341A 다운로드
파일 크기   277.07 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
상세설명 SMD 7.0x5.0 125MHz Crystal Oscillator

TW0341A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TW0341A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

부품명 TW0341A
다운로드  TW0341A Click to download

파일 크기   277.07 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
상세설명 SMD 7.0x5.0 125MHz Crystal Oscillator

TW0341A 데이터시트 (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


TW0341A 제품 세부 정보

Features:
Surface Mount Seam Weld Package
Excellent Reliability Performance
Good Frequency Perturbation and Stability over temperature
Application:
3.3 V Supply Voltage Operation / Complementary PECL Output
Option-able stand-by function for output (Tri-state output).
3 Overtone Crystal application.




유사한 부품 번호 - TW0341A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0309A TAI-SAW-TW0309A Datasheet
348Kb / 8P
SMD 3.2x2.5 2.048MHz Crystal Oscillator
logo
Toshiba Semiconductor
TW030N120C TOSHIBA-TW030N120C Datasheet
525Kb / 10P
MOSFETs Silicon Carbide N-Channel MOS
2022-06-15 Rev.2.0
TW030N120CS1F TOSHIBA-TW030N120CS1F Datasheet
525Kb / 10P
MOSFETs Silicon Carbide N-Channel MOS
2022-06-15 Rev.2.0
TW030Z120C TOSHIBA-TW030Z120C Datasheet
643Kb / 12P
MOSFETs Silicon Carbide N-Channel MOS
2023-06-16 Rev.2.0
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0324C TAI-SAW-TW0324C Datasheet
7Mb / 8P
Your Best Partner For Frequency Devices
More results


유사한 설명 - TW0341A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0236A TAI-SAW-TW0236A Datasheet
190Kb / 5P
SMD 7.0x5.0 125MHz Crystal Oscillator
TW0389A TAI-SAW-TW0389A Datasheet
363Kb / 7P
SMD 7.0x5.0 2.048MHz Crystal Oscillator
REV. NO.: 1.0
TW0185A TAI-SAW-TW0185A Datasheet
369Kb / 7P
SMD 7.0x5.0 33.333MHz Crystal Oscillator
TW0257A TAI-SAW-TW0257A Datasheet
182Kb / 5P
SMD 7.0x5.0 66MHz Crystal Oscillator
TW0232A TAI-SAW-TW0232A Datasheet
207Kb / 5P
SMD 7.0x5.0 25MHz Crystal Oscillator
TW0112A TAI-SAW-TW0112A Datasheet
366Kb / 7P
SMD 7.0x5.0 48MHz Crystal Oscillator
REV. NO.: 2.0
TW0235A TAI-SAW-TW0235A Datasheet
190Kb / 5P
SMD 7.0x5.0 100MHz Crystal Oscillator
TW0254A TAI-SAW-TW0254A Datasheet
182Kb / 5P
SMD 7.0x5.0 27MHz Crystal Oscillator
TW0259A TAI-SAW-TW0259A Datasheet
232Kb / 5P
SMD 7.0x5.0 31.25MHz Crystal Oscillator
TW0471A TAI-SAW-TW0471A Datasheet
119Kb / 7P
SMD 7.0x5.0 10MHz Crystal Oscillator
REV. NO: 1.0
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com