전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TLE9562-3QXJ 데이터시트 (PDF) - Infineon Technologies AG

TLE9562-3QXJ Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
부품명 TLE9562-3QXJ
다운로드  TLE9562-3QXJ 다운로드
파일 크기   8418.25 Kbytes
페이지   289 Pages
제조업체  INFINEON [Infineon Technologies AG]
홈페이지  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
상세설명 DC Motor System IC

TLE9562-3QXJ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TLE9562-3QXJ Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

부품명 TLE9562-3QXJ
다운로드  TLE9562-3QXJ Click to download

파일 크기   8418.25 Kbytes
페이지   289 Pages
제조업체  INFINEON [Infineon Technologies AG]
홈페이지  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
상세설명 DC Motor System IC

TLE9562-3QXJ 데이터시트 (HTML) - Infineon Technologies AG


TLE9562-3QXJ 제품 세부 정보

Features
• Low-drop voltage regulator 5 V, 250 mA for main supply
• Four half-bridge gate drivers for external N-channel MOSFETs
• Adaptive MOSFET gate control:
– Regulation of the MOSFET switching time
– Reduced switching losses in PWM mode
– High efficient constant gate charge
• Control of reverse battery protection MOSFET
• High-speed CAN transceiver supporting CAN FD communication up to 5 Mbit/s according to ISO11898-
2:2016 including selective wake-up functionality via CAN partial networking and CAN FD tolerant mode
• LIN Transceivers LIN2.2/SAE J2602 with programmable TXD time-out feature and LIN flash mode
• Fail Outputs for fail-safe signalization
• Configurable wake-up sources
• Four high-side outputs 7Ω typ.
• Two PWM inputs
– High-side and low-side PWM capable
– Active free-wheeling
– Up to 25 kHz PWM frequency
• 32 bit serial peripheral interface (SPI) with cyclic redundancy check (CRC)
• Very low quiescent current consumption in Stop Mode and Sleep Mode
• Periodic cyclic sense and cyclic wake in Normal Mode, Stop Mode and Sleep Mode
• Reset and interrupt output
• Drain-source monitoring and open-load detection
• Configurable time-out and window watchdog
• Overtemperature and short circuit protection features
• Leadless power package with support of optical lead tip inspection
• Green Product (RoHS compliant)




유사한 부품 번호 - TLE9562-3QXJ

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Infineon Technologies A...
TLE9562-3QX INFINEON-TLE9562-3QX Datasheet
8Mb / 289P
DC Motor System IC
Rev. 1.0 2021-01-21
More results


유사한 설명 - TLE9562-3QXJ

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Infineon Technologies A...
TLE9561-3QX INFINEON-TLE9561-3QX Datasheet
7Mb / 279P
DC Motor System IC
Rev. 1.0 2021-01-21
TLE9560-3QX INFINEON-TLE9560-3QX Datasheet
7Mb / 280P
DC Motor System IC
Rev. 1.0 2021-03-19
TLE9562-3QX INFINEON-TLE9562-3QX Datasheet
8Mb / 289P
DC Motor System IC
Rev. 1.0 2021-01-21
TLE9562QX INFINEON-TLE9562QX Datasheet
7Mb / 249P
DC Motor System IC
Rev. 1.0 2021-01-21
TLE9561QX INFINEON-TLE9561QX Datasheet
6Mb / 237P
DC Motor System IC
Rev. 1.0 2021-01-21
TLE9564QX INFINEON-TLE9564QX Datasheet
6Mb / 228P
BLDC Motor System IC
Rev. 1.0 2021-01-21
TLE9563-3QX INFINEON-TLE9563-3QX Datasheet
7Mb / 275P
BLDC Motor System IC
Rev. 1.0 2021-01-21
logo
Rohm
BD8229EFV ROHM-BD8229EFV_15 Datasheet
1Mb / 17P
4ch System Motor Driver IC
BD8229EFV ROHM-BD8229EFV Datasheet
490Kb / 12P
4ch System Motor Driver IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA7736P TOSHIBA-TA7736P Datasheet
417Kb / 11P
DC MOTOR DRIVER IC
More results




Infineon Technologies AG 에 대하여


Infineon Technologies는 자동차, 산업 및 통신 시스템과 같은 다양한 산업에 전력 관리, 보안 및 제어 솔루션을 제공하는 것을 전문으로하는 글로벌 반도체 제조업체입니다.
이 회사는 1999 년에 설립되었으며 독일 Neubiberg에 본사를두고 있습니다.
Infineon은 마이크로 컨트롤러, 전력 반도체, 센서 및 기타 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사는 전 세계 여러 나라의 운영 및 시설을 갖춘 세계 시장에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com