전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

496-108-240-121 데이터시트 (PDF) - EDAC, All Rights Reserved.

496-108-240-121 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.
부품명 496-108-240-121
다운로드  496-108-240-121 다운로드
파일 크기   147.46 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
홈페이지  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
상세설명 496 Series,Edge Connector | DIN 41612

496-108-240-121 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
496-108-240-121 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.

부품명 496-108-240-121
다운로드  496-108-240-121 Click to download

파일 크기   147.46 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
홈페이지  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
상세설명 496 Series,Edge Connector | DIN 41612

496-108-240-121 데이터시트 (HTML) - EDAC, All Rights Reserved.


496-108-240-121 제품 세부 정보

Features

  • High density 96 Contacts 3 Row Metal-to-Metal Connector on 2.54mm (.100”) Grid
  • Contacts: Straight
  • Contact Material: Phosphor Bronze with selective gold plating and tin on tails:
  • CLASS 3: 2- Gold Flash Plating
  • CLASS 2: 3- 15u" of Gold Plating
  • CLASS 1: 6- 30u" of Gold Plating
  • Contact Tails: 0.7 x 0.3mm (.028” x .012”) Rectangular
  • Contact Spacing: 2.54 x 2.54mm (.100” x .100”) single, double or triple rows; or 2.54 x 5.08mm (.100” x .200”) single, double or triple rows.
  • Available in: 8, 16, 24, 32, 48, 64, and 96 positions
  • Connectors designed to meet DIN 41612-C (Female) specifications




유사한 부품 번호 - 496-108-240-121

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
EDAC, All Rights Reserv...
496-108-240-121 EDAC-496-108-240-121 Datasheet
270Kb / 2P
496 Series Edge Connector | DIN 41612
More results


유사한 설명 - 496-108-240-121

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
EDAC, All Rights Reserv...
496-SERIES EDAC-496-SERIES Datasheet
270Kb / 2P
496 Series Edge Connector | DIN 41612
496-124-221-323 EDAC-496-124-221-323 Datasheet
146Kb / 1P
496 Series,Edge Connector | DIN 41612
496-124-240-323 EDAC-496-124-240-323 Datasheet
147Kb / 1P
496 Series,Edge Connector | DIN 41612
496-124-370-321 EDAC-496-124-370-321 Datasheet
146Kb / 1P
496 Series,Edge Connector | DIN 41612
496-124-381-323 EDAC-496-124-381-323 Datasheet
148Kb / 1P
496 Series,Edge Connector | DIN 41612
496-124-640-321 EDAC-496-124-640-321 Datasheet
147Kb / 1P
496 Series,Edge Connector | DIN 41612
496-124-673-321 EDAC-496-124-673-321 Datasheet
146Kb / 1P
496 Series,Edge Connector | DIN 41612
496-124-680-323 EDAC-496-124-680-323 Datasheet
148Kb / 1P
496 Series,Edge Connector | DIN 41612
496-132-221-613 EDAC-496-132-221-613 Datasheet
147Kb / 1P
496 Series,Edge Connector | DIN 41612
496-132-270-111 EDAC-496-132-270-111 Datasheet
148Kb / 1P
496 Series,Edge Connector | DIN 41612
496-132-273-111 EDAC-496-132-273-111 Datasheet
148Kb / 1P
496 Series,Edge Connector | DIN 41612
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com