전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

A1717EUC12DB-4 데이터시트 (PDF) - EMP-Centauri s.r.o.

A1717EUC12DB-4 Datasheet PDF - EMP-Centauri s.r.o.
부품명 A1717EUC12DB-4
다운로드  A1717EUC12DB-4 다운로드

파일 크기   548.16 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  EMP-CENTAURI [EMP-Centauri s.r.o.]
홈페이지  https://emp-centauri.cz/
Logo EMP-CENTAURI - EMP-Centauri s.r.o.
상세설명 Amplifier 17in / 17out

A1717EUC12DB-4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
A1717EUC12DB-4 Datasheet PDF - EMP-Centauri s.r.o.

부품명 A1717EUC12DB-4
다운로드  A1717EUC12DB-4 Click to download

파일 크기   548.16 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  EMP-CENTAURI [EMP-Centauri s.r.o.]
홈페이지  https://emp-centauri.cz/
Logo EMP-CENTAURI - EMP-Centauri s.r.o.
상세설명 Amplifier 17in / 17out

A1717EUC12DB-4 데이터시트 (HTML) - EMP-Centauri s.r.o.


A1717EUC12DB-4 제품 세부 정보

Brief description:
17in/17out cascadable amplifier for
distribution of terrestrial & satellite signals
from 4 satellite positions (16 polarities).
The amplifier is powered from power supply
PA12 2A (included). The voltage appears
on every SAT input and can supply the
LNB. This voltage also appears on V/H &
TERR outputs and can supply other devices
in the cascade. All other outputs are DC
blocked.




유사한 부품 번호 - A1717EUC12DB-4

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
EMP-Centauri s.r.o.
A1717EUC-4 EMP-CENTAURI-A1717EUC-4 Datasheet
571Kb / 1P
   Amplifier 17in / 17out
More results


유사한 설명 - A1717EUC12DB-4

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NHP Electrical Engineer...
6300P170BASTDB5CBBBB NHP-6300P170BASTDB5CBBBB Datasheet
359Kb / 1P
   ASEM 6300 P/PC 17in ST 24V DC S1 i5 8GB RAM 256GB
8 June 2023,
logo
Analog Devices
HMC752LC4 AD-HMC752LC4 Datasheet
434Kb / 8P
   MMIC AMPLIFIER AMPLIFIER
logo
Marki Microwave
ADA-2052 MARKIMICROWAVE-ADA-2052 Datasheet
471Kb / 6P
   AMPLIFIER/DOUBLER/AMPLIFIER
logo
M/A-COM Technology Solu...
A87-2 MA-COM-A87-2 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier Cascadable Amplifier
logo
Marki Microwave
ADA-0416 MARKIMICROWAVE-ADA-0416 Datasheet
469Kb / 6P
   MMIC AMPLIFIER/DOUBLER/AMPLIFIER
logo
ON Semiconductor
BC182 ONSEMI-BC182 Datasheet
60Kb / 4P
   Amplifier Transistors Amplifier Transistors
March, 2007 ??Rev. 5
logo
M/A-COM Technology Solu...
A75-2 MA-COM-A75-2 Datasheet
1Mb / 2P
   Cascadable Amplifier Cascadable Amplifier
logo
Marki Microwave
ADA-1030 MARKIMICROWAVE-ADA-1030 Datasheet
470Kb / 6P
   MMIC AMPLIFIER/DOUBLER/AMPLIFIER
logo
American Accurate Compo...
JXWBLA-T-1-150-20 AAC-JXWBLA-T-1-150-20 Datasheet
59Kb / 1P
   Amplifier
logo
Mini-Circuits
ZFL-2HAD MINI-ZFL-2HAD Datasheet
267Kb / 2P
   Amplifier
ZFL-11AD MINI-ZFL-11AD Datasheet
210Kb / 2P
   Amplifier
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com