전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NXE2S1212MC 데이터시트 (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

NXE2S1212MC Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
부품명 NXE2S1212MC
다운로드  NXE2S1212MC 다운로드
파일 크기   770.8 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
홈페이지  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
상세설명 Isolated 2W Single Output SM DC-DC Converters

NXE2S1212MC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
NXE2S1212MC Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

부품명 NXE2S1212MC
다운로드  NXE2S1212MC Click to download

파일 크기   770.8 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
홈페이지  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
상세설명 Isolated 2W Single Output SM DC-DC Converters

NXE2S1212MC 데이터시트 (HTML) - Murata Power Solutions Inc.


NXE2S1212MC 제품 세부 정보

Patents protected
Lower profile
UL60950 recognised
ANSI/AAMI ES60601-1 recognised
3kVDC isolation “Hi Pot Test”
Substrate embedded transformer
Automated manufacture
Industry standard footprint
Short circuit protection3
Halogen free




유사한 부품 번호 - NXE2S1212MC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Murata Power Solutions ...
NXE1 MURATA-PS-NXE1 Datasheet
1Mb / 8P
Isolated 1W Single Output SM DC/DC Converters
NXE1 MURATA-PS-NXE1 Datasheet
729Kb / 10P
Isolated 1W Single Output SM DC-DC Converters
2021
NXE1S0303MC MURATA-PS-NXE1S0303MC Datasheet
1Mb / 8P
Isolated 1W Single Output SM DC/DC Converters
NXE1S0303MC MURATA-PS-NXE1S0303MC Datasheet
729Kb / 10P
Isolated 1W Single Output SM DC-DC Converters
2021
NXE1S0305MC MURATA-PS-NXE1S0305MC Datasheet
1Mb / 8P
Isolated 1W Single Output SM DC/DC Converters
More results


유사한 설명 - NXE2S1212MC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
C&D Technologies
NTH CANDD-NTH Datasheet
609Kb / 2P
Isolated 2W Dual Output SM DC-DC Converters
logo
Microdc power Technolog...
B-XM-2W MICRODC-B-XM-2W Datasheet
932Kb / 4P
Isolated 2W Single Output DC/DC Converters
B-XNM-2W MICRODC-B-XNM-2W Datasheet
889Kb / 4P
Isolated 2W Single Output DC/DC Converters
logo
Murata Manufacturing Co...
NML0505SC MURATA-NML0505SC Datasheet
206Kb / 5P
Isolated 2W Single Output DC/DC Converters
NTH0505MC MURATA-NTH0505MC Datasheet
232Kb / 6P
Isolated 2W Dual Output SM DC/DC Converters
logo
Microdc power Technolog...
2B-XES MICRODC-2B-XES Datasheet
283Kb / 3P
Isolated 2W Single Output DC/DC Converters
2B-XNM MICRODC-2B-XNM Datasheet
655Kb / 4P
Isolated 2W Single Output DC/DC Converters
logo
Murata Power Solutions ...
NMG0505SC MURATA-PS-NMG0505SC Datasheet
840Kb / 7P
Isolated 2W Single Output DC/DC Converters
logo
Toppower Electronic Tec...
TPL-3KVDC TOPPOWER-TPL-3KVDC Datasheet
169Kb / 3P
2W Isolated Single Output DC/DC Converters
logo
Murata Power Solutions ...
NXJ2 MURATA-PS-NXJ2 Datasheet
694Kb / 13P
Isolated 2W Single Output SM DC-DC Converters
logo
Toppower Electronic Tec...
TPL TOPPOWER-TPL_18 Datasheet
633Kb / 3P
2W Isolated Single Output DC/DC Converters
More results




Murata Power Solutions Inc. 에 대하여


Murata Power Solutions는 일본 다국적 ​​전자 회사 인 Murata Manufacturing의 자회사입니다.

Murata Power Solutions는 DC-DC 컨버터, AC-DC 전원 공급 장치 및 EMI 필터를 포함한 전원 관리 솔루션의 설계 및 제조를 전문으로합니다.

이 회사는 의료, 산업 및 운송과 같은 산업 분야의 광범위한 응용 프로그램을위한 혁신적이고 신뢰할 수있는 전력 관리 솔루션을 제공합니다.

Murata Power Solutions는 고급 기술 및 품질 제품을 통해 전 세계 시장에서 전력 관리 솔루션의 선도적 인 공급 업체로 자리 매김했습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com