전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

6C0.14YCY-006100M 데이터시트 (PDF) - Belden Inc.

6C0.14YCY-006100M Datasheet PDF - Belden Inc.
부품명 6C0.14YCY-006100M
다운로드  6C0.14YCY-006100M 다운로드
파일 크기   151.15 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  BELDEN [Belden Inc.]
홈페이지  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
상세설명 MachFlex™ LiYCY, 6 C 0.14mm² Str BC, PVC Ins, TCBS, PVC Jkt

6C0.14YCY-006100M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
6C0.14YCY-006100M Datasheet PDF - Belden Inc.

부품명 6C0.14YCY-006100M
다운로드  6C0.14YCY-006100M Click to download

파일 크기   151.15 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  BELDEN [Belden Inc.]
홈페이지  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
상세설명 MachFlex™ LiYCY, 6 C 0.14mm² Str BC, PVC Ins, TCBS, PVC Jkt

6C0.14YCY-006100M 데이터시트 (HTML) - Belden Inc.


6C0.14YCY-006100M 제품 세부 정보

Product Description
MachFlex™ LiYCY PVC Control & Signal Cables, 6 Conductor 0.14mm² Stranded Bare Copper, PVC Insulation, Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket




유사한 부품 번호 - 6C0.14YCY-006100M

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Belden Inc.
6C0.5HH BELDEN-6C0.5HH Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ LiHH, 6 C 0.5mm² Str BC, PE Ins, LSZH Jkt
01-09-2024
6C0.5HH-006100M BELDEN-6C0.5HH-006100M Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ LiHH, 6 C 0.5mm² Str BC, PE Ins, LSZH Jkt
01-09-2024
6C0.5HH-006200M BELDEN-6C0.5HH-006200M Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ LiHH, 6 C 0.5mm² Str BC, PE Ins, LSZH Jkt
01-09-2024
6C0.5HH-006300M BELDEN-6C0.5HH-006300M Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ LiHH, 6 C 0.5mm² Str BC, PE Ins, LSZH Jkt
01-09-2024
6C0.5HH-010100M BELDEN-6C0.5HH-010100M Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ LiHH, 6 C 0.5mm² Str BC, PE Ins, LSZH Jkt
01-09-2024
More results


유사한 설명 - 6C0.14YCY-006100M

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Belden Inc.
MRTA3P23S BELDEN-MRTA3P23S Datasheet
146Kb / 2P
MachFlex™ Robotic Multi-Pair Control, 3 Pr 23 AWG Str TC, ETFE Ins, TCBS, PVC Outer Jkt
02-02-2023
MRTA4P24S BELDEN-MRTA4P24S Datasheet
146Kb / 2P
MachFlex™ Robotic Multi-Pair Control, 4 Pr 24 AWG Str TC, ETFE Ins,TCBS, PVC Outer Jkt
02-02-2023
MRTA6P23S BELDEN-MRTA6P23S Datasheet
146Kb / 2P
MachFlex™ Robotic Multi-Pair Control, 6 Pr 23 AWG Str TC, ETFE Ins,TCBS, PVC Outer Jkt
02-02-2023
MRTA6P24S BELDEN-MRTA6P24S Datasheet
146Kb / 2P
MachFlex™ Robotic Multi-Pair Control, 6 Pr 24 AWG Str TC, ETFE Ins,TCBS, PVC Outer Jkt
02-02-2023
MRTA6P26S BELDEN-MRTA6P26S Datasheet
146Kb / 2P
MachFlex™ Robotic Multi-Pair Control, 6 Pr 26 AWG Str TC, ETFE Ins,TCBS, PVC Outer Jkt
02-02-2023
8629 BELDEN-8629 Datasheet
166Kb / 2P
Electronic, 12 C #14 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt
05-05-2023
8678 BELDEN-8678 Datasheet
153Kb / 2P
Electronic, 2 C #10 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
05-05-2023
8484 BELDEN-8484 Datasheet
144Kb / 2P
Electronic, 4 C #20 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
05-05-2023
19140 BELDEN-19140 Datasheet
143Kb / 2P
Portable Cordage, 2 C #18 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt, UL Type SVT
05-05-2023
19352 BELDEN-19352 Datasheet
139Kb / 2P
Portable Cordage, 3 C #18 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt, UL Type SJT
01-20-2023
19362 BELDEN-19362 Datasheet
142Kb / 2P
Portable Cordage, 3 C #18 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt, UL Type SJT
01-20-2023
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com