전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AMHN515N5151010F 데이터시트 (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

AMHN515N5151010F Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
부품명 AMHN515N5151010F
다운로드  AMHN515N5151010F 다운로드

파일 크기   94.74 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
홈페이지  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
상세설명 HG N5-15P to N5-15R, Antimicrobe Jkt, 10 A

AMHN515N5151010F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
AMHN515N5151010F Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

부품명 AMHN515N5151010F
다운로드  AMHN515N5151010F Click to download

파일 크기   94.74 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
홈페이지  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
상세설명 HG N5-15P to N5-15R, Antimicrobe Jkt, 10 A

AMHN515N5151010F 데이터시트 (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


AMHN515N5151010F 제품 세부 정보

UL FILE: E234956
RATING: 10A/125V
1. CABLE ASSEMBLY SHALL BE TESTED FOR CONTINUITY.
2. CABLE ASSEMBLY SHALL BE INDIVIDUALLY PACKAGED IN
ACCORDANCE WITH L-COM SPECIFICATION PS-0031.
REGULATORY COMPLIANCE:
EU RoHS DIRECTIVE (MOST RECENT RELEASED VERSION)




유사한 부품 번호 - AMHN515N5151010F

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Infinite Electronics In...
AMHN515N5151015F L-COM-AMHN515N5151015F Datasheet
137Kb / 1P
HG N5-15P TO N5-15R, ANTIMICROBE JKT, 10 A
01/03/2024
More results


유사한 설명 - AMHN515N5151010F

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Tripp Lite. All Rights ...
P02401013A TRIPPLITE-P02401013A Datasheet
497Kb / 2P
Standard Power Extension Cord, 13A, 16AWG (NEMA 5-15P to NEMA 5-15R), 10-ft
logo
Schneider Electric
AP7750A SCHNEIDER-AP7750A Datasheet
82Kb / 2P
Rack ATS, 100-120V, 15A, 5-15P In, (10) 5-15R Out
Oct 17, 2021
logo
Tripp Lite. All Rights ...
P024010 TRIPPLITE-P024010 Datasheet
497Kb / 2P
Heavy-Duty Power Extension Cord, 15A, 14AWG (NEMA 5-15P to NEMA 5-15R), 10-ft
logo
Adels-Contact
366610 ADELS-366610 Datasheet
119Kb / 1P
GST 760 HG/10
368610 ADELS-368610 Datasheet
120Kb / 1P
GST 860 HG/10
378610 ADELS-378610 Datasheet
120Kb / 1P
GST 865 HG/10
logo
Tripp Lite. All Rights ...
P02400313A TRIPPLITE-P02400313A Datasheet
497Kb / 2P
Standard Power Extension Cord, 13A, 16AWG (NEMA 5-15P to NEMA 5-15R), 3-ft
P022025 TRIPPLITE-P022025 Datasheet
487Kb / 2P
Standard Power Extension Cord, 10A, 18AWG (NEMA 5-15P to NEMA 5-15R), 25-ft
P02400613A TRIPPLITE-P02400613A Datasheet
498Kb / 2P
Standard Power Extension Cord, 13A, 16AWG (NEMA 5-15P to NEMA 5-15R), 6-ft
P022001 TRIPPLITE-P022001 Datasheet
469Kb / 2P
Standard Power Extension Cord, 10A, 18AWG (NEMA 5-15P to NEMA 5-15R), 1-ft
P022-015 TRIPPLITE-P022-015 Datasheet
494Kb / 4P
Standard Power Extension Cord, 10A, 18AWG (NEMA 5-15P to NEMA 5-15R) 15-ft.
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com