전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MAX20463AGTCA/V+ 데이터시트 (PDF) - Analog Devices

MAX20463AGTCA/V+ Datasheet PDF - Analog Devices
부품명 MAX20463AGTCA/V+
다운로드  MAX20463AGTCA/V+ 다운로드
파일 크기   654.5 Kbytes
페이지   23 Pages
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
상세설명 USB Type-A to Type-C Port Converter with Protection

MAX20463AGTCA/V+ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MAX20463AGTCA/V+ Datasheet PDF - Analog Devices

부품명 MAX20463AGTCA/V+
다운로드  MAX20463AGTCA/V+ Click to download

파일 크기   654.5 Kbytes
페이지   23 Pages
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
상세설명 USB Type-A to Type-C Port Converter with Protection

MAX20463AGTCA/V+ 데이터시트 (HTML) - Analog Devices


MAX20463AGTCA/V+ 제품 세부 정보

Benefits and Features
● Designed to USB Type-C R1.3 Specification with
Integrated VBUS Discharge
• USB Type-C 1.5A, 3.0A DFP Controller
• Type-C Current Limit Reduction with VBUS Dropout
● Designed for Cooperative Protection with Head-Unit
Protector
• Short-to-Battery and Short-to-Ground Survival on
HVBUS for Upstream Protector to Handle
• Accurate USB Bus Forward Current Threshold
• Low RON 28mΩ (typ) USB Power Switch
● Robust Design Keeps Vehicle System and Portable
Devices Safe in Automotive Environment
• Optional Shield Short-to-Battery Detection and
External FET Control
• Short-to-BUS Protection on Protected CC1 and
CC2 Outputs
• IEC 61000-4-2 Level-4 ESD Protection (HVBUS,
CC1, CC2, SENSE)
● 3mm x 3mm 12-Pin TDFN Package
● -40°C to +105°C Operating Temperature Range
● AEC-Q100 Qualified

Applications
● Automotive USB Captive-Cable Housing
● Automotive Downstream USB Modules




유사한 부품 번호 - MAX20463AGTCA/V+

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX20463A MAXIM-MAX20463A Datasheet
125Kb / 2P
Automotive USB Type-A to Type-C Port Converter with Protection
6????0
MAX20463AEVKIT MAXIM-MAX20463AEVKIT Datasheet
1Mb / 9P
Fully Assembled and Tested
Rev 0; 3/20
MAX20463AEVKIT# MAXIM-MAX20463AEVKIT# Datasheet
1Mb / 9P
Fully Assembled and Tested
Rev 0; 3/20
More results


유사한 설명 - MAX20463AGTCA/V+

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Cypress Semiconductor
CCG3 CYPRESS-CCG3 Datasheet
1,021Kb / 45P
USB Type-C Port Controller
logo
ON Semiconductor
FSUSB242 ONSEMI-FSUSB242 Datasheet
355Kb / 12P
Type-C USB Port Protection Switch
September, 2018 ??Rev. 1
FUSB307B ONSEMI-FUSB307B Datasheet
456Kb / 57P
USB Type-C Port Controller with USB-PD
April, 2018 ??Rev. 3
logo
Will Semiconductor Ltd.
WS3225C WILLSEMI-WS3225C Datasheet
773Kb / 14P
USB TYPE-C Port Protection Switch With Short-to-VBUS Overvoltage and IEC ESD Protection
logo
STMicroelectronics
TCPP01-M12 STMICROELECTRONICS-TCPP01-M12 Datasheet
2Mb / 25P
USB type-C port protection
06-Sep-2019
logo
ON Semiconductor
FUSB308B ONSEMI-FUSB308B Datasheet
535Kb / 53P
USB Type-C Port Controller with USB-PD
February, 2020 ??Rev. 4
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX20463A MAXIM-MAX20463A Datasheet
125Kb / 2P
Automotive USB Type-A to Type-C Port Converter with Protection
6????0
logo
ON Semiconductor
FSUSB242UCX-Z002 ONSEMI-FSUSB242UCX-Z002 Datasheet
509Kb / 12P
FSUSB242 Type-C USB Port Protection Switch
June, 2022 - Rev. 0
logo
Rohm
BD91N01NUX ROHM-BD91N01NUX Datasheet
1Mb / 21P
USB Type-C Sink Port Detection and Protection IC
07.Jun.2019 Rev.001
logo
Coolgear Inc.
CG-7PU313C COOLGEAR-CG-7PU313C Datasheet
146Kb / 3P
USB Type-C 7 Port Hub with 3 Type-C & 5 Type-A Ports w/DIN Rail – Surge Protection
More results




Analog Devices 에 대하여


Alog Devices, Inc. (ADI)는 고성능 아날로그, 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 (DSP) 통합 회로 (IC)를 설계, 개발 및 제조하는 공개 거래 회사입니다.
이 회사는 1965 년에 설립되었으며 매사추세츠 주 Norwood에 본사를두고 있습니다.
ADI는 항공 우주 및 방어, 자동차, 커뮤니케이션, 소비자, 산업, 의료 및 테스트 및 측정을 포함한 광범위한 산업에 서비스를 제공합니다.
이 회사의 제품 포트폴리오에는 데이터 변환기, 앰프 및 비교기, 전원 관리 IC, 마이크로 컨트롤러, 센서 및 무선 주파수 (RF) 및 전자 레인지 구성 요소가 포함됩니다.
ADI는 혁신 및 고객 만족에 전념하고 있으며 고객에게 고품질의 신뢰할 수있는 솔루션을 자신의 요구를 충족시키기 위해 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
에너지 효율과 지속 가능성에 중점을 둔 ADI는 아날로그 및 혼합 신호 IC 산업의 리더이며 기술 발전을 주도하며 세계에서 가장 어려운 문제에 대한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com