전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1238325 데이터시트 (PDF) - PHOENIX CONTACT

1238325 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
부품명 1238325
다운로드  1238325 다운로드

파일 크기   183.47 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 RC-20KS0,06-1,00/VPE500 - Crimp contact

1238325 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1238325 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

부품명 1238325
다운로드  1238325 Click to download

파일 크기   183.47 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 RC-20KS0,06-1,00/VPE500 - Crimp contact

1238325 데이터시트 (HTML) - PHOENIX CONTACT


1238325 제품 세부 정보

Crimp contact, Socket, turned, contact diameter: 2 mm, crimp range: 0.06 mm2 ... 1 mm2, Item is
lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Your advantages
• Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
• High tensile strength of the connection
• Low contact resistance
• Easy production monitoring




유사한 부품 번호 - 1238325

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1238321 PHOENIX-1238321 Datasheet
192Kb / 5P
   SF-10KP0,50-1,50/VPE500 - Crimp contact
1238322 PHOENIX-1238322 Datasheet
246Kb / 6P
   SF-10KS0,06-1,00/VPE500 - Crimp contact
1238326 PHOENIX-1238326 Datasheet
248Kb / 6P
   RC-20KP0,06-1,00/VPE500 - Crimp contact
1238327 PHOENIX-1238327 Datasheet
238Kb / 7P
   RC-10KS0,08-0,56/VPE500 - Crimp contact
1238328 PHOENIX-1238328 Datasheet
212Kb / 6P
   RC-10KP0,08-0,56/VPE500 - Crimp contact
More results


유사한 설명 - 1238325

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1603513 PHOENIX-1603513 Datasheet
51Kb / 2P
   Crimp contact - RC-5CP2000
1603808 PHOENIX-1603808 Datasheet
43Kb / 2P
   Crimp contact - RC-6FP2000
1603498 PHOENIX-1603498 Datasheet
198Kb / 3P
   Crimp contact - RC-59P2000
1627290 PHOENIX-1627290 Datasheet
179Kb / 3P
   Crimp contact - RC-15S2200
1623777 PHOENIX-1623777 Datasheet
181Kb / 4P
   Crimp contact - RC-15P2020
1603505 PHOENIX-1603505 Datasheet
286Kb / 7P
   RC-5AP2000 - Crimp contact
1603517 PHOENIX-1603517 Datasheet
214Kb / 4P
   Crimp contact - RC-5CS2000
1627291 PHOENIX-1627291 Datasheet
161Kb / 3P
   Crimp contact - RC-15P2300
1627292 PHOENIX-1627292 Datasheet
162Kb / 3P
   Crimp contact - RC-15P2200
1603492 PHOENIX-1603492 Datasheet
189Kb / 2P
   Crimp contact - RC-58P2000
1597862 PHOENIX-1597862 Datasheet
58Kb / 2P
   Crimp contact - RC-12P2000
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com