전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MB3761PF-E1 데이터시트 (PDF) - Fujitsu Component Limited.

MB3761PF-E1 Datasheet PDF - Fujitsu Component Limited.
부품명 MB3761PF-E1
다운로드  MB3761PF-E1 다운로드

파일 크기   177.59 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
홈페이지  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.
상세설명 VOLTAGE DETECTOR

MB3761PF-E1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MB3761PF-E1 Datasheet PDF - Fujitsu Component Limited.

부품명 MB3761PF-E1
다운로드  MB3761PF-E1 Click to download

파일 크기   177.59 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
홈페이지  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.
상세설명 VOLTAGE DETECTOR

MB3761PF-E1 데이터시트 (HTML) - Fujitsu Component Limited.


MB3761PF-E1 제품 세부 정보

DESCRIPTION

Designed for voltage detector applications, the Fujitsu MB3761 is a dual comparator with a built-in high precision reference voltage generator. Outputs are open-collector outputs and enable use of the OR-connection between both channels. Both channels have hysteresis control outputs. Because of a wide power supply voltage range and a low power supply current, the MB3761 is suitable for power supply monitors and battery backup systems.



FEATURES

• Wide power supply voltage range: 2.5 V to 40 V

• Low power and small voltage dependency supply current: 250 µA Typ

• Built-in stable low voltage generator: 1.20 V Typ

• Easy-to-add hysteresis characteristics.

• One type of package (SOP-8pin : 1 type)



APPLICATIONS

• Industrial Equipment

• Arcade Amusement  etc.




유사한 부품 번호 - MB3761PF-E1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fujitsu Component Limit...
MB3761PF FUJITSU-MB3761PF Datasheet
414Kb / 13P
   VOLTAGE DETECTOR
More results


유사한 설명 - MB3761PF-E1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ70XX BCDSEMI-AZ70XX Datasheet
144Kb / 12P
   VOLTAGE DETECTOR
logo
RICOH electronics devic...
R5VL20C RICOH-R5VL20C Datasheet
300Kb / 29P
   VOLTAGE DETECTOR
logo
New Japan Radio
NJM2405 NJRC-NJM2405 Datasheet
161Kb / 4P
   VOLTAGE DETECTOR
logo
Texas Instruments
TPS3803-01 TI1-TPS3803-01_12 Datasheet
699Kb / 17P
[Old version datasheet]   VOLTAGE DETECTOR
logo
New Japan Radio
NJU7706 NJRC-NJU7706 Datasheet
79Kb / 9P
   VOLTAGE DETECTOR
logo
Microchip Technology
TC54 MICROCHIP-TC54_07 Datasheet
229Kb / 16P
   Voltage Detector
2007
logo
Texas Instruments
TPS3803-01-EP TI1-TPS3803-01-EP_16 Datasheet
925Kb / 18P
[Old version datasheet]   VOLTAGE DETECTOR
logo
E-CMOS Corporation
EC9518C E-CMOS-EC9518C Datasheet
439Kb / 9P
   VOLTAGE DETECTOR
logo
Fujitsu Component Limit...
MB3761 FUJITSU-MB3761 Datasheet
414Kb / 13P
   VOLTAGE DETECTOR
logo
Holtek Semiconductor In...
HT70XX HOLTEK-HT70XX Datasheet
131Kb / 16P
   Voltage Detector
logo
Microchip Technology
TC54 MICROCHIP-TC54 Datasheet
215Kb / 12P
   Voltage Detector
2002
More results




Fujitsu Component Limited. 에 대하여


Fujitsu Components Limited는 일본 다국적 ​​정보 기술 회사 인 Fujitsu Limited의 자회사입니다.
Fujitsu Components Limited는 전자 구성 요소 및 장치의 설계, 개발 및 제조에 중점을 둡니다.
이 회사는 데이터 저장 장치, 무선 통신 모듈 및 기타 전자 구성 요소를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
Fujitsu Components Limited는 아시아, 유럽 및 아메리카 전역의 여러 국가에서 운영 및 시설을 보유하고 있습니다.
이 회사는 전자 산업의 고급 기술, 고품질 제품 및 혁신적인 솔루션으로 유명합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com