전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

201130SL25LXFF 데이터시트 (PDF) - Ashcroft, Inc.

201130SL25LXFF Datasheet PDF - Ashcroft, Inc.
부품명 201130SL25LXFF
다운로드  201130SL25LXFF 다운로드
파일 크기   966.54 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  ASHCROFT [Ashcroft, Inc.]
홈페이지  https://www.ashcroft.com/
Logo ASHCROFT - Ashcroft, Inc.
상세설명 1130 Differential Pressure Gauge

201130SL25LXFF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
201130SL25LXFF Datasheet PDF - Ashcroft, Inc.

부품명 201130SL25LXFF
다운로드  201130SL25LXFF Click to download

파일 크기   966.54 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  ASHCROFT [Ashcroft, Inc.]
홈페이지  https://www.ashcroft.com/
Logo ASHCROFT - Ashcroft, Inc.
상세설명 1130 Differential Pressure Gauge

201130SL25LXFF 데이터시트 (HTML) - Ashcroft, Inc.


201130SL25LXFF 제품 세부 정보

FEATURES
High static pressure capabilty (up to 6,000 psi)
Ranges from 5 psi to 150 psi
Reed switches optional for direct system control
Superior magnets for smoother pointer motion
Buna-N O-rings (others available)
Piston actuator
Dry or liquid filled case




유사한 부품 번호 - 201130SL25LXFF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
RHOPOINT COMPONENTS
20113 RHOPOINT-20113 Datasheet
111Kb / 1P
Butt bonded thermocouples
logo
Integrated Technology F...
201136B ITF-201136B Datasheet
200Kb / 5P
SAW Bandpass Filter
201139B ITF-201139B Datasheet
198Kb / 5P
SAW Bandpass Filter
More results


유사한 설명 - 201130SL25LXFF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fujikura Ltd.
PSMC-025KPG FUJIKURA-PSMC-025KPG Datasheet
318Kb / 2P
Pressure sensor module/Gauge,Differential
PSM-005KPG FUJIKURA-PSM-005KPG Datasheet
308Kb / 2P
Pressure sensor module/Gauge,Differential
logo
Silicon Microstructures...
SM4221 SMI-SM4221 Datasheet
1Mb / 11P
Gauge & Differential Pressure Sensors
SM5221 SMI-SM5221 Datasheet
1Mb / 11P
Gauge & Differential Pressure Sensors
logo
Festo Corporation.
9791 FESTO-9791 Datasheet
87Kb / 1P
Pressure gauge
548009 FESTO-548009 Datasheet
106Kb / 2P
Pressure gauge
8/10/22
548010 FESTO-548010 Datasheet
104Kb / 2P
Pressure gauge
8/10/22
563735 FESTO-563735 Datasheet
112Kb / 1P
Pressure gauge
8/10/22
563737 FESTO-563737 Datasheet
101Kb / 1P
Pressure gauge
8/10/22
8081401 FESTO-8081401 Datasheet
93Kb / 2P
Pressure gauge
8/11/22
8088986 FESTO-8088986 Datasheet
100Kb / 1P
Pressure gauge
8/10/22
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com