전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

960080042 데이터시트 (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

960080042 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
부품명 960080042
다운로드  960080042 다운로드
파일 크기   343.05 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WA-SPARO Round Plastic Spacers

960080042 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
960080042 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

부품명 960080042
다운로드  960080042 Click to download

파일 크기   343.05 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WA-SPARO Round Plastic Spacers

960080042 데이터시트 (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


960080042 제품 세부 정보

General Information:
Operating Temperature -30 °C up to +110 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % rH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1




유사한 부품 번호 - 960080042

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
960080010 WURTH-960080010 Datasheet
342Kb / 4P
WA-SPARO Round Plastic Spacers
001.003
960080021 WURTH-960080021 Datasheet
342Kb / 4P
WA-SPARO Round Plastic Spacers
001.003
960080084 WURTH-960080084 Datasheet
342Kb / 4P
WA-SPARO Round Plastic Spacers
001.003
More results


유사한 설명 - 960080042

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
RAF ELECTRONIC HARDWARE
M0503-3-AL RAF-M0503-3-AL Datasheet
48Kb / 1P
4.5MM ROUND SPACERS
M0504-3-N RAF-M0504-3-N Datasheet
48Kb / 1P
4.5MM ROUND SPACERS
M0505-3-N RAF-M0505-3-N Datasheet
48Kb / 1P
4.5MM ROUND SPACERS
M0506-25-AL RAF-M0506-25-AL Datasheet
46Kb / 1P
4.5MM ROUND SPACERS
M0533-3-N RAF-M0533-3-N Datasheet
47Kb / 1P
6MM ROUND SPACERS
M0534-4-SS RAF-M0534-4-SS Datasheet
48Kb / 1P
6MM ROUND SPACERS
M0535-3-SS RAF-M0535-3-SS Datasheet
47Kb / 1P
6MM ROUND SPACERS
M0537-3-AL RAF-M0537-3-AL Datasheet
48Kb / 1P
6MM ROUND SPACERS
M0591-3-N RAF-M0591-3-N Datasheet
47Kb / 1P
8MM ROUND SPACERS
M0596-4-N RAF-M0596-4-N Datasheet
47Kb / 1P
8MM ROUND SPACERS
M0602-5-N RAF-M0602-5-N Datasheet
47Kb / 1P
8MM ROUND SPACERS
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com