전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TNS-9040IBC 데이터시트 (PDF) - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.

TNS-9040IBC Datasheet PDF - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
부품명 TNS-9040IBC
다운로드  TNS-9040IBC 다운로드
파일 크기   951.59 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  HANWHAVISION [Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.]
홈페이지  https://www.hanwhavision.com/en/
Logo HANWHAVISION - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
상세설명 M12-RJ45 Ethernet cable 10M (32.8ft)

TNS-9040IBC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TNS-9040IBC Datasheet PDF - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.

부품명 TNS-9040IBC
다운로드  TNS-9040IBC Click to download

파일 크기   951.59 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  HANWHAVISION [Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.]
홈페이지  https://www.hanwhavision.com/en/
Logo HANWHAVISION - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
상세설명 M12-RJ45 Ethernet cable 10M (32.8ft)

TNS-9040IBC 데이터시트 (HTML) - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.


TNS-9040IBC 제품 세부 정보

• Color : Blue
• Material : PVC/PE
• Protect against dust, moisture and vibration
• Length : 10M (32.8ft)




유사한 부품 번호 - TNS-9040IBC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Hanwha Vision Co., Ltd....
TNS-9040IBC HANWHAVISION-TNS-9040IBC Datasheet
837Kb / 3P
M12-RJ45 Ethernet cable 2M (6.6ft)
TNS-9040IBC HANWHAVISION-TNS-9040IBC Datasheet
895Kb / 3P
M12-RJ45 Ethernet cable 5M (16.4ft)
TNS-9040IBC HANWHAVISION-TNS-9040IBC Datasheet
801Kb / 3P
M12 Power cable 2M (6.6ft)
TNS-9040IBC HANWHAVISION-TNS-9040IBC Datasheet
839Kb / 3P
M12 Power cable 5M (16.4ft)
TNS-9040IBC HANWHAVISION-TNS-9040IBC Datasheet
848Kb / 3P
M12 Power cable 10M (32.8ft)
More results


유사한 설명 - TNS-9040IBC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Schneider Electric
TCSEAAF11F13F00 SCHNEIDER-TCSEAAF11F13F00 Datasheet
87Kb / 1P
adaptor M12 female/RJ45 - for Ethernet connection
XGSZ12E1201 SCHNEIDER-XGSZ12E1201 Datasheet
74Kb / 2P
OsiSense XG cable M12/M12 D coded - Ethernet - 1m
XGSZ12E1203 SCHNEIDER-XGSZ12E1203 Datasheet
76Kb / 3P
OsiSense XG cable M12/M12 D coded - Ethernet - 3m
XGSZ12E1210 SCHNEIDER-XGSZ12E1210 Datasheet
76Kb / 3P
OsiSense XG cable M12/M12 D coded - Ethernet - 10m
XGSZ12E1225 SCHNEIDER-XGSZ12E1225 Datasheet
74Kb / 2P
OsiSense XG cable M12/M12 D coded - Ethernet - 25m
XGSZ12E4501 SCHNEIDER-XGSZ12E4501 Datasheet
83Kb / 3P
OsiSense XG cable M12 D coded to RJ45 - Ethernet - 1m
XGSZ12E4503 SCHNEIDER-XGSZ12E4503 Datasheet
78Kb / 3P
OsiSense XG cable M12 D coded to RJ45 - Ethernet - 3m
XGSZ12E4510 SCHNEIDER-XGSZ12E4510 Datasheet
79Kb / 3P
OsiSense XG cable M12 D coded to RJ45 - Ethernet - 10m
XGSZ22E4503 SCHNEIDER-XGSZ22E4503 Datasheet
79Kb / 3P
Jumper Ethernet M12/RJ45 straight/elbowed shielded 3m
XGSZ22E4510 SCHNEIDER-XGSZ22E4510 Datasheet
77Kb / 2P
Jumper Ethernet M12/RJ45 straight/elbowed shielded 10m
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N201L-10M-BL TRIPPLITE-N201L-10M-BL Datasheet
52Kb / 3P
Cat6 Gigabit Snagless Molded UTP Ethernet Cable (RJ45 M/M), PoE, LSZH, Blue, 10 m (32.8ft.)
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com