전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MAX98360AEFB+T 데이터시트 (PDF) - Analog Devices

MAX98360AEFB+T Datasheet PDF - Analog Devices
부품명 MAX98360AEFB+T
다운로드  MAX98360AEFB+T 다운로드
파일 크기   1505.65 Kbytes
페이지   43 Pages
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
상세설명 Tiny, Cost-Effective, Plug-and-Play Digital Class-D Amplifier

MAX98360AEFB+T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MAX98360AEFB+T Datasheet PDF - Analog Devices

부품명 MAX98360AEFB+T
다운로드  MAX98360AEFB+T Click to download

파일 크기   1505.65 Kbytes
페이지   43 Pages
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
상세설명 Tiny, Cost-Effective, Plug-and-Play Digital Class-D Amplifier

MAX98360AEFB+T 데이터시트 (HTML) - Analog Devices


MAX98360AEFB+T 제품 세부 정보

Features
● Simple Plug-and-Play Design
● Single-Supply Operation (2.5V to 5.5V)
● 3.2W Output Power into 4Ω at 5V
● 2.2mA Quiescent Current
● 1ms Turn-On Time (for MAX98360A and
MAX98360B)
● 92% Efficiency (RL = 8Ω, THD+N = 10%)
● 10μVRMS Output Noise
● 110dB Dynamic Range
● Low 0.009% THD+N at 1kHz
● No MCLK Required
● Sample Rates of 8kHz to 96kHz
● Supports Left, Right, or (Left/2 + Right/2) Output in I2S
and Left-Justified Modes
● Sophisticated Edge Rate Control Enables Filterless
Class-D Outputs
● 81dB PSRR at 217Hz
● 1.5μA Standby Current Allows Elimination of GPIO for
EN Pin
● Low RF Susceptibility Rejects TDMA Noise from GSM
Radios
● Class-D Switching Frequency Trimmed to 5% for
Better EMI Planning
● Extensive Click-and-Pop Reduction Circuitry
● Robust Short-Circuit and Thermal Protection
● Available in Space-Saving Package: 9-Pin WLP
(0.4mm Pitch) or 10-Pin FC2QFN (0.5mm Pitch)
● 3.69mm2 Solution Size for WLP With A Single Bypass
Capacitor




유사한 부품 번호 - MAX98360AEFB+T

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Analog Devices
MAX98361 AD-MAX98361 Datasheet
1Mb / 43P
Tiny, Cost-Effective, Plug-and-Play Digital Class-D Amplifier
Rev 1 10/23
MAX98361AEVSYS#WLP AD-MAX98361AEVSYS#WLP Datasheet
669Kb / 11P
MAX98361 Evaluation System
Rev 0; 2/22
MAX98361AEWL+ AD-MAX98361AEWL+ Datasheet
1Mb / 43P
Tiny, Cost-Effective, Plug-and-Play Digital Class-D Amplifier
Rev 1 10/23
MAX98361AEWL+T AD-MAX98361AEWL+T Datasheet
1Mb / 43P
Tiny, Cost-Effective, Plug-and-Play Digital Class-D Amplifier
Rev 1 10/23
MAX98361BEWL+ AD-MAX98361BEWL+ Datasheet
1Mb / 43P
Tiny, Cost-Effective, Plug-and-Play Digital Class-D Amplifier
Rev 1 10/23
More results


유사한 설명 - MAX98360AEFB+T

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Murata Manufacturing Co...
CSTLS10M0G56-A0 MURATA-CSTLS10M0G56-A0 Datasheet
193Kb / 3P
cost-effective and reliable availability
CSTLS3M52G53-B0 MURATA-CSTLS3M52G53-B0 Datasheet
190Kb / 3P
cost-effective and reliable availability
CSTLS3M84G53-A0 MURATA-CSTLS3M84G53-A0 Datasheet
192Kb / 3P
cost-effective and reliable availability
CSTLS4M00G53-A0 MURATA-CSTLS4M00G53-A0 Datasheet
192Kb / 3P
cost-effective and reliable availability
CSTLS4M00G56-B0 MURATA-CSTLS4M00G56-B0 Datasheet
193Kb / 3P
cost-effective and reliable availability
CSTLS4M09G56-B0 MURATA-CSTLS4M09G56-B0 Datasheet
193Kb / 3P
cost-effective and reliable availability
CSTLS5M00G53-A0 MURATA-CSTLS5M00G53-A0 Datasheet
190Kb / 3P
cost-effective and reliable availability
CSTLS5M00G53Z-B0 MURATA-CSTLS5M00G53Z-B0 Datasheet
186Kb / 3P
cost-effective and reliable availability
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX98357A MAXIM-MAX98357A_V01 Datasheet
4Mb / 38P
Tiny, Low-Cost, PCM Class D Amplifier with Class AB Performance
2019
logo
Analog Devices
MAX98363 AD-MAX98363 Datasheet
3Mb / 55P
Tiny, Cost-Effective, SoundWire, Class D Amplifier
19-101593; Rev 0; 12/22
More results




Analog Devices 에 대하여


Alog Devices, Inc. (ADI)는 고성능 아날로그, 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 (DSP) 통합 회로 (IC)를 설계, 개발 및 제조하는 공개 거래 회사입니다.
이 회사는 1965 년에 설립되었으며 매사추세츠 주 Norwood에 본사를두고 있습니다.
ADI는 항공 우주 및 방어, 자동차, 커뮤니케이션, 소비자, 산업, 의료 및 테스트 및 측정을 포함한 광범위한 산업에 서비스를 제공합니다.
이 회사의 제품 포트폴리오에는 데이터 변환기, 앰프 및 비교기, 전원 관리 IC, 마이크로 컨트롤러, 센서 및 무선 주파수 (RF) 및 전자 레인지 구성 요소가 포함됩니다.
ADI는 혁신 및 고객 만족에 전념하고 있으며 고객에게 고품질의 신뢰할 수있는 솔루션을 자신의 요구를 충족시키기 위해 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
에너지 효율과 지속 가능성에 중점을 둔 ADI는 아날로그 및 혼합 신호 IC 산업의 리더이며 기술 발전을 주도하며 세계에서 가장 어려운 문제에 대한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com