전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

2651A-020-038-N 데이터시트 (PDF) - Emcore Corporation

2651A-020-038-N Datasheet PDF - Emcore Corporation
부품명 2651A-020-038-N
다운로드  2651A-020-038-N 다운로드
파일 크기   528.98 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  EMCORE [Emcore Corporation]
홈페이지  http://www.emcore.com
Logo EMCORE - Emcore Corporation
상세설명 Broadband Photodiode

2651A-020-038-N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
2651A-020-038-N Datasheet PDF - Emcore Corporation

부품명 2651A-020-038-N
다운로드  2651A-020-038-N Click to download

파일 크기   528.98 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  EMCORE [Emcore Corporation]
홈페이지  http://www.emcore.com
Logo EMCORE - Emcore Corporation
상세설명 Broadband Photodiode

2651A-020-038-N 데이터시트 (HTML) - Emcore Corporation




유사한 부품 번호 - 2651A-020-038-N

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Emcore Corporation
2651A-020-038-N EMCORE-2651A-020-038-N Datasheet
348Kb / 6P
Broadband Photodiode
2651A-020-038-N EMCORE-2651A-020-038-N Datasheet
348Kb / 6P
2651A/2651E Broadband Photodiode
2651A-020-038-N EMCORE-2651A-020-038-N_12 Datasheet
348Kb / 6P
Broadband Photodiode
More results


유사한 설명 - 2651A-020-038-N

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Agere Systems
2609B AGERE-2609B Datasheet
49Kb / 4P
2609B Broadband Photodiode Module
2609C AGERE-2609C Datasheet
49Kb / 4P
2609C Broadband Photodiode Module
2611A AGERE-2611A Datasheet
49Kb / 4P
2611A Broadband Photodiode Module
2650A AGERE-2650A Datasheet
57Kb / 4P
2650A/B Broadband Photodiode
logo
Emcore Corporation
2609B EMCORE-2609B Datasheet
938Kb / 4P
Broadband Photodiode Module
2611A EMCORE-2611A Datasheet
874Kb / 4P
Broadband Photodiode Module
logo
EPIGAP optoelectronic G...
EPD-270-0-0.3-1 EPIGAP-EPD-270-0-0.3-1 Datasheet
192Kb / 2P
Photodiode
logo
Emcore Corporation
2651A-020-038-N EMCORE-2651A-020-038-N_12 Datasheet
348Kb / 6P
Broadband Photodiode
2651AE EMCORE-2651AE Datasheet
348Kb / 6P
2651A/2651E Broadband Photodiode
logo
Roithner LaserTechnik G...
PD-1375-IP ROITHNER-PD-1375-IP Datasheet
71Kb / 2P
photodiode
More results




Emcore Corporation 에 대하여


EMCORE Corporation은 광대역 및 광섬유 시장을 위한 고급 반도체 기반 제품의 설계 및 제조를 전문으로 하는 글로벌 기술 회사입니다. 이 회사는 1984년에 설립되었으며 미국 캘리포니아 알함브라에 본사를 두고 있습니다.

EMCORE의 제품은 전기 통신, 데이터 센터, 케이블 TV 네트워크, 방위 및 항공 우주 시스템을 포함한 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다. 회사의 제품 포트폴리오에는 광학 부품, 광학 하위 시스템 및 태양광 제품이 포함됩니다.

EMCORE의 광학 부품에는 전기 신호를 광 신호로 또는 그 반대로 변환하는 광 통신 시스템에 사용되는 레이저, 수신기, 송신기 및 변조기가 포함됩니다. 회사의 광학 하위 시스템은 전송 시스템, 광학 증폭기 및 멀티플렉서를 포함하여 완벽한 광학 네트워킹 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.

광섬유 제품 외에도 EMCORE는 지상 및 우주 기반 응용 분야에 사용되는 고효율 태양 전지 및 집광형 광전지(CPV) 시스템을 포함한 광전지 제품을 설계 및 제조합니다. EMCORE는 전 세계에 걸쳐 있으며 북미, 유럽, 아시아 및 전 세계 기타 지역의 고객에게 서비스를 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com