전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

2SD1468S 데이터시트 (PDF) - Rohm

2SD1468S Datasheet PDF - Rohm
부품명 2SD1468S_09
다운로드  2SD1468S 다운로드
파일 크기   164.07 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
상세설명 Muting Transistor (15V, 1A)

2SD1468S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
2SD1468S Datasheet PDF - Rohm

부품명 2SD1468S_09
다운로드  2SD1468S Click to download

파일 크기   164.07 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
상세설명 Muting Transistor (15V, 1A)

2SD1468S 데이터시트 (HTML) - Rohm




유사한 부품 번호 - 2SD1468S_09

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SD1468S-Q SECOS-2SD1468S-Q Datasheet
52Kb / 1P
NPN Plastic-Encapsulated Transistor
2SD1468S-R SECOS-2SD1468S-R Datasheet
52Kb / 1P
NPN Plastic-Encapsulated Transistor
2SD1468S-S SECOS-2SD1468S-S Datasheet
52Kb / 1P
NPN Plastic-Encapsulated Transistor
2SD1468S SECOS-2SD1468S_15 Datasheet
52Kb / 1P
NPN Plastic-Encapsulated Transistor
More results


유사한 설명 - 2SD1468S_09

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
SB10-015C SANYO-SB10-015C Datasheet
100Kb / 3P
15V, 1A Rectifier
SB10-015P SANYO-SB10-015P Datasheet
25Kb / 3P
15V, 1A Rectifier
SBS004 SANYO-SBS004 Datasheet
39Kb / 3P
15V, 1A Rectifier
SBS804 SANYO-SBS804 Datasheet
25Kb / 3P
15V, 1A Rectifier
logo
Rohm
2SB1590K ROHM-2SB1590K Datasheet
71Kb / 3P
Power Transistor (-15V, -1A)
2SD2444K ROHM-2SD2444K Datasheet
69Kb / 3P
Power Transistor (15V, 1A)
2SD1468S ROHM-2SD1468S Datasheet
73Kb / 4P
Muting Transistor (15V, 1A)
2SD2444K ROHM-2SD2444K_1 Datasheet
74Kb / 3P
Power Transistor (15V, 1A)
logo
ON Semiconductor
15C02CH ONSEMI-15C02CH Datasheet
581Kb / 6P
Bipolar Transistor 15V, 1A, Low VCE(sat) NPN Single CPH3
August, 2013
15C02MH ONSEMI-15C02MH Datasheet
368Kb / 6P
Bipolar Transistor 15V, 1A, Low VCE(sat) NPN Single MCPH3
August, 2013
More results




Rohm 에 대하여


ROHM 반도체는 1958 년에 설립 된 일본 반도체 회사입니다.

이 회사는 전력 관리, 전력 장치 및 아날로그 및 혼합 신호 통합 회로를 포함한 광범위한 제품의 설계 및 제조를 전문으로합니다.

ROHM의 제품은 소비자 전자, 자동차, 산업 및 통신과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

이 회사는 에너지 절약 기술과 저전력 설계에 대한 전문 지식에 중점을두고 있습니다.

ROHM은 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com