전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TW0202A 데이터시트 (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0202A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
부품명 TW0202A
다운로드  TW0202A 다운로드

파일 크기   167.7 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
상세설명 SMD Clock Oscillator 48.0 MHz

TW0202A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TW0202A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

부품명 TW0202A
다운로드  TW0202A Click to download

파일 크기   167.7 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
상세설명 SMD Clock Oscillator 48.0 MHz

TW0202A 데이터시트 (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0202A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TW0202A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TW0202A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TW0202A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



유사한 부품 번호 - TW0202A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0208A TAI-SAW-TW0208A Datasheet
209Kb / 5P
   SMD 5.0x3.2 44MHz Crystal Oscillator
More results


유사한 설명 - TW0202A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0159A TAI-SAW-TW0159A Datasheet
153Kb / 4P
   SMD Clock Oscillator 48.0 MHz
TW0138A TAI-SAW-TW0138A Datasheet
156Kb / 5P
   SMD Clock Oscillator 32 MHz
TW0161A TAI-SAW-TW0161A Datasheet
145Kb / 5P
   SMD Clock Oscillator 28.800 MHz
TW0165A TAI-SAW-TW0165A Datasheet
138Kb / 4P
   SMD Clock Oscillator 12.800 MHz
TW0194A TAI-SAW-TW0194A Datasheet
167Kb / 4P
   SMD Clock Oscillator 26.0 MHz
TW0128A TAI-SAW-TW0128A Datasheet
208Kb / 5P
   SMD Clock Oscillator 4.096 MHz
TW0136A TAI-SAW-TW0136A Datasheet
209Kb / 5P
   SMD Clock Oscillator 20.000 MHz
TW0150A TAI-SAW-TW0150A Datasheet
145Kb / 5P
   SMD Clock Oscillator 48.000 MHz
TW0158A TAI-SAW-TW0158A Datasheet
191Kb / 5P
   SMD Clock Oscillator 40.0 MHz
TW0167A TAI-SAW-TW0167A Datasheet
188Kb / 4P
   SMD Clock Oscillator 40.0 MHz
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com