전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

TW0225A 데이터시트 (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0225A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
부품명 TW0225A
다운로드  TW0225A Click to view

파일 크기   202.85 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
부품 상세설명 SMD 3.2x2.5 20MHz Crystal Oscillator

TW0225A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TW0225A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

부품명 TW0225A
다운로드  TW0225A Click to view

파일 크기   202.85 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
부품 상세설명 SMD 3.2x2.5 20MHz Crystal Oscillator

TW0225A 데이터시트 (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0225A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TW0225A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TW0225A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TW0225A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TW0225A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


유사한 부품 번호 - TW0225A

제조업체부품명데이터시트부품 상세설명
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0227A TAI-SAW-TW0227A Datasheet
191Kb / 5P
   SMD 5.0x3.2 40MHz Crystal Oscillator
TW0228A TAI-SAW-TW0228A Datasheet
219Kb / 5P
   SMD 3.2x2.5 48MHz Crystal Oscillator
TW0229A TAI-SAW-TW0229A Datasheet
207Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 12.288MHz Crystal Oscillator
More results

유사한 설명 - TW0225A

제조업체부품명데이터시트부품 상세설명
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0238A TAI-SAW-TW0238A Datasheet
218Kb / 5P
   SMD 3.2x2.5 13MHz Crystal Oscillator
TW0228A TAI-SAW-TW0228A Datasheet
219Kb / 5P
   SMD 3.2x2.5 48MHz Crystal Oscillator
TW0233A TAI-SAW-TW0233A Datasheet
218Kb / 5P
   SMD 3.2x2.5 25MHz Crystal Oscillator
TW0277A TAI-SAW-TW0277A Datasheet
270Kb / 6P
   SMD 3.2x2.5 16MHz Crystal Oscillator
TW0255A TAI-SAW-TW0255A Datasheet
240Kb / 6P
   SMD 3.2x2.5 32MHz Crystal Oscillator
TW0258A TAI-SAW-TW0258A Datasheet
225Kb / 6P
   SMD 3.2x2.5 24.576MHz Crystal Oscillator
TW0261A TAI-SAW-TW0261A Datasheet
348Kb / 8P
   SMD 3.2x2.5 50MHz Crystal Oscillator
TW0272A TAI-SAW-TW0272A Datasheet
250Kb / 5P
   SMD 3.2x2.5 60MHz Crystal Oscillator
TW0240A TAI-SAW-TW0240A Datasheet
218Kb / 5P
   SMD 3.2x2.5 19.2MHz Crystal Oscillator
TW0263A TAI-SAW-TW0263A Datasheet
225Kb / 6P
   SMD 3.2x2.5 29.491MHz Crystal Oscillator
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com