전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

TW0232A 데이터시트 (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0232A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
부품명 TW0232A
다운로드  TW0232A 다운로드

파일 크기   207.08 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
상세설명 SMD 7.0x5.0 25MHz Crystal Oscillator

TW0232A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TW0232A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

부품명 TW0232A
다운로드  TW0232A Click to download

파일 크기   207.08 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
홈페이지  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
상세설명 SMD 7.0x5.0 25MHz Crystal Oscillator

TW0232A 데이터시트 (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0232A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TW0232A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TW0232A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TW0232A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TW0232A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


유사한 부품 번호 - TW0232A

제조업체부품명데이터시트상세설명
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0230A TAI-SAW-TW0230A Datasheet
207Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 16.384MHz Crystal Oscillator
TW0231A TAI-SAW-TW0231A Datasheet
207Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 16.6666MHz Crystal Oscillator
TW0233A TAI-SAW-TW0233A Datasheet
218Kb / 5P
   SMD 3.2x2.5 25MHz Crystal Oscillator
TW0235A TAI-SAW-TW0235A Datasheet
190Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 100MHz Crystal Oscillator
TW0236A TAI-SAW-TW0236A Datasheet
190Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 125MHz Crystal Oscillator
More results

유사한 설명 - TW0232A

제조업체부품명데이터시트상세설명
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0185A TAI-SAW-TW0185A Datasheet
369Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 33.333MHz Crystal Oscillator
TW0236A TAI-SAW-TW0236A Datasheet
190Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 125MHz Crystal Oscillator
TW0257A TAI-SAW-TW0257A Datasheet
182Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 66MHz Crystal Oscillator
TW0235A TAI-SAW-TW0235A Datasheet
190Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 100MHz Crystal Oscillator
TW0254A TAI-SAW-TW0254A Datasheet
182Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 27MHz Crystal Oscillator
TW0259A TAI-SAW-TW0259A Datasheet
232Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 31.25MHz Crystal Oscillator
TW0256A TAI-SAW-TW0256A Datasheet
182Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 54MHz Crystal Oscillator
TW0260A TAI-SAW-TW0260A Datasheet
232Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 43.75MHz Crystal Oscillator
TW0229A TAI-SAW-TW0229A Datasheet
207Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 12.288MHz Crystal Oscillator
TW0230A TAI-SAW-TW0230A Datasheet
207Kb / 5P
   SMD 7.0x5.0 16.384MHz Crystal Oscillator
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com