전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

JS-12-K-V3 데이터시트 (PDF) - Fujitsu Component Limited.

JS-12-K-V3 Datasheet PDF - Fujitsu Component Limited.
부품명 JS-12-K-V3
다운로드  JS-12-K-V3 다운로드
파일 크기   618.81 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
홈페이지  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.
상세설명 POWER RELAY 1 POLE - 8A Medium Load Control

JS-12-K-V3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
JS-12-K-V3 Datasheet PDF - Fujitsu Component Limited.

부품명 JS-12-K-V3
다운로드  JS-12-K-V3 Click to download

파일 크기   618.81 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
홈페이지  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.
상세설명 POWER RELAY 1 POLE - 8A Medium Load Control

JS-12-K-V3 데이터시트 (HTML) - Fujitsu Component Limited.




유사한 부품 번호 - JS-12-K-V3

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fujitsu Component Limit...
JS-12-K-V3 FUJITSU-JS-12-K-V3 Datasheet
740Kb / 9P
POWER RELAY 1 POLE-8 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
More results


유사한 설명 - JS-12-K-V3

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fujitsu Component Limit...
VE-24H FUJITSU-VE-24H Datasheet
127Kb / 6P
POWER RELAY 1 POLE-5 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
JS-5M-K-V3 FUJITSU-JS-5M-K-V3 Datasheet
740Kb / 9P
POWER RELAY 1 POLE-8 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
FTR-LY FUJITSU-FTR-LY_09 Datasheet
618Kb / 10P
POWER RELAY 1 POLE - 6A (MEDIUM LOAD CONTROL) SLIM TYPE
JV-12-KT FUJITSU-JV-12-KT Datasheet
404Kb / 7P
POWER RELAY 1 POLE - 5 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
JY-12HE-KP FUJITSU-JY-12HE-KP Datasheet
348Kb / 8P
POWER RELAY 1 POLE-3, 5 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
VE-12HMSE-K-HV-VD FUJITSU-VE-12HMSE-K-HV-VD Datasheet
358Kb / 8P
POWER RELAY 1 POLE-5 A (MEDIUM LOAD CONTROL)
FTR-LY FUJITSU-FTR-LY_11 Datasheet
486Kb / 8P
POWER RELAY 1 POLE - 6A Slim Type (Medium Load Control)
JS-24E-K FUJITSU-JS-24E-K Datasheet
527Kb / 7P
POWER RELAY 1 POLE - 8A Medium Load Control
JV-3S-KT FUJITSU-JV-3S-KT Datasheet
606Kb / 8P
POWER RELAY 1 POLE - 5A/10A Medium Load Control
logo
List of Unclassifed Man...
JV-KS ETC1-JV-KS Datasheet
1Mb / 7P
POWER RELAY 1 POLE - 10A Medium Load Control
More results




Fujitsu Component Limited. 에 대하여


Fujitsu Components Limited는 일본 다국적 ​​정보 기술 회사 인 Fujitsu Limited의 자회사입니다.
Fujitsu Components Limited는 전자 구성 요소 및 장치의 설계, 개발 및 제조에 중점을 둡니다.
이 회사는 데이터 저장 장치, 무선 통신 모듈 및 기타 전자 구성 요소를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
Fujitsu Components Limited는 아시아, 유럽 및 아메리카 전역의 여러 국가에서 운영 및 시설을 보유하고 있습니다.
이 회사는 전자 산업의 고급 기술, 고품질 제품 및 혁신적인 솔루션으로 유명합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com