![]() |
전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
5010170248 데이터시트 (PDF) - Molex Electronics Ltd. |
5010170248 Datasheet (PDF) |
![]() |
다운로드 데이터시트 |
부품명 | 5010170248 |
다운로드 | 5010170248 Click to download |
파일 크기 | 496.96 Kbytes |
페이지 | 8 Pages |
제조업체 | MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.] |
홈페이지 | http://www.molex.com |
Logo | |
상세설명 | 0.40mm (.016") Pitch Board-to-Board Receptacle, SMT, Dual Row, Vertical, 4.00mm (.157") Stacking Height, 24 Circuits |
5010170248 데이터시트 (HTML) - Molex Electronics Ltd. |
유사한 부품 번호 - 5010170248 |
|
Molex Electronics Ltd. 에 대하여 |
|
링크 URL |
개인정보취급방침 |
ALLDATASHEET.CO.KR |
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인정보취급방침 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |