전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AQY221R2S 데이터시트 (PDF) - Panasonic Semiconductor

AQY221R2S Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
부품명 AQY221R2S
다운로드  AQY221R2S 다운로드

파일 크기   88.61 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
홈페이지  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
상세설명 Miniature SOP4-pin with C횞R10 40V load voltage

AQY221R2S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
AQY221R2S Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

부품명 AQY221R2S
다운로드  AQY221R2S Click to download

파일 크기   88.61 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
홈페이지  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
상세설명 Miniature SOP4-pin with C횞R10 40V load voltage

AQY221R2S 데이터시트 (HTML) - Panasonic Semiconductor

AQY221R2S Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor AQY221R2S Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor AQY221R2S Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor AQY221R2S Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor AQY221R2S Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor

AQY221R2S 제품 세부 정보

Miniature SOP4-pin with C×R10 40V load voltage



FEATURES

1. Both low on-resistance (R type) and low capacitance (C type) available at excellent characteristics of C×R10

2. High speed switching

   Turnon time: 0.03ms (typ.)

   Turnoff time: 0.03ms (typ.)(AQY221N2S)

3. Small profile of miniature SOP4-pin

4. Low-level off state leakage current of typ. 0.01nA (AQY221N2S)



TYPICAL APPLICATIONS

1. Measuring and testing equipment

IC tester, Liquid crystal driver tester, Semiconductor performance tester, Bare board tester, In-circuit tester, Function tester, etc.

2. Telecommunication and broadcasting equipment

3. Medical equipment

Ultrasonic wave diagnostic machine

4. Multi-point recorder

Warping, Thermo couple, etc.



 




유사한 부품 번호 - AQY221R2S

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Panasonic Semiconductor
AQY221R2M PANASONIC-AQY221R2M Datasheet
81Kb / 4P
   Micro-miniature SON package Lower output capacitance and on resistance (C횞R10) 40V load voltage
AQY221R2M PANASONIC-AQY221R2M Datasheet
78Kb / 4P
   Micro-miniature SON package Lower output capacitance and on resistance (C횞R10)
AQY221R2MW PANASONIC-AQY221R2MW Datasheet
81Kb / 4P
   Micro-miniature SON package Lower output capacitance and on resistance (C횞R10) 40V load voltage
AQY221R2MW PANASONIC-AQY221R2MW Datasheet
78Kb / 4P
   Micro-miniature SON package Lower output capacitance and on resistance (C횞R10)
AQY221R2MY PANASONIC-AQY221R2MY Datasheet
81Kb / 4P
   Micro-miniature SON package Lower output capacitance and on resistance (C횞R10) 40V load voltage
More results


유사한 설명 - AQY221R2S

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Panasonic Semiconductor
AQY212SZ PANASONIC-AQY212SZ Datasheet
641Kb / 3P
   Miniature SOP4-pin type of 60V/350V/400V load voltage
AQY221R2M PANASONIC-AQY221R2M Datasheet
81Kb / 4P
   Micro-miniature SON package Lower output capacitance and on resistance (C횞R10) 40V load voltage
logo
Coto Technology
CT128 COTO-CT128 Datasheet
823Kb / 3P
   Load Voltage: 40V Maximum
CT124 COTO-CT124 Datasheet
1,015Kb / 3P
   Load Voltage: 40V Maximum
logo
Panasonic Semiconductor
AQW223R2S PANASONIC-AQW223R2S Datasheet
73Kb / 3P
   Miniature SOP8-pin type featuring low CxR with high load voltage of 250V
logo
Omron Electronics LLC
G3VM-61VY OMRON-G3VM-61VY Datasheet
81Kb / 2P
   Special SOP4-pin package with Dielectric strength AC 3.75 kV
logo
Coto Technology
CT326 COTO-CT326 Datasheet
335Kb / 2P
   Contact Form: 2a Load Voltage: 40V Maximum
CT126 COTO-CT126 Datasheet
366Kb / 2P
   Contact Form: 1a Load Voltage: 40V Maximum
logo
Panasonic Semiconductor
AQW212S PANASONIC-AQW212S Datasheet
75Kb / 3P
   Miniature SOP8-pin type of 60V/350V/400V load voltage Industrial robots
AQY212FG2S PANASONIC-AQY212FG2S Datasheet
71Kb / 3P
   Space-saving SOP4-pin high capacity type with built-in input registor
More results




Panasonic Semiconductor 에 대하여


Panasonic Semiconductor는 일본 전자 회사 인 Panasonic Corporation의 자회사입니다.
Panasonic Semiconductor는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 마이크로 컨트롤러, 센서, 전력 관리 IC 및 기타 전자 구성 요소를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사는 품질과 신뢰성에 중점을두고 있으며, 제품은 전력 관리, 조명 및 기타 응용 프로그램에 널리 사용됩니다.
Panasonic Semiconductor는 여러 국가에서 운영되고 있으며 아시아 태평양 지역의 전자 부품 공급 업체 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com