전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TFS75C 데이터시트 (PDF) - Vectron International, Inc

TFS75C Datasheet PDF - Vectron International, Inc
부품명 TFS75C
다운로드  TFS75C 다운로드

파일 크기   191.62 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  VECTRON [Vectron International, Inc]
홈페이지  http://www.vectron.com
Logo VECTRON - Vectron International, Inc
상세설명 Filter specification

TFS75C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TFS75C Datasheet PDF - Vectron International, Inc

부품명 TFS75C
다운로드  TFS75C Click to download

파일 크기   191.62 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  VECTRON [Vectron International, Inc]
홈페이지  http://www.vectron.com
Logo VECTRON - Vectron International, Inc
상세설명 Filter specification

TFS75C 데이터시트 (HTML) - Vectron International, Inc

TFS75C Datasheet HTML 1Page - Vectron International, Inc TFS75C Datasheet HTML 2Page - Vectron International, Inc TFS75C Datasheet HTML 3Page - Vectron International, Inc TFS75C Datasheet HTML 4Page - Vectron International, Inc TFS75C Datasheet HTML 5Page - Vectron International, Inc

TFS75C 제품 세부 정보

Measurement condition

   Ambient temperature: 23 °C
   Input power level: 0 dBm
   Terminating impedance: *
                            Input: 633 Ω || -7.1 pF
                            Output: 667 Ω || -9.3 pF




유사한 부품 번호 - TFS75C

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vectron International, ...
TFS75 VECTRON-TFS75 Datasheet
56Kb / 3P
   Filter specification
TFS751 VECTRON-TFS751 Datasheet
182Kb / 5P
   Vectron International Filter specification
TFS755A VECTRON-TFS755A Datasheet
190Kb / 5P
   Vectron International Filter specification
TFS755B VECTRON-TFS755B Datasheet
211Kb / 5P
   Vectron International Filter specification
TFS756 VECTRON-TFS756 Datasheet
186Kb / 5P
   VI TELEFILTER Filter specification
More results


유사한 설명 - TFS75C

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vectron International, ...
TFS35F VECTRON-TFS35F_08 Datasheet
251Kb / 5P
   Filter specification
TFS44M VECTRON-TFS44M Datasheet
174Kb / 5P
   Filter specification
TFS70BA VECTRON-TFS70BA Datasheet
228Kb / 5P
   Filter specification
TFS70H24A VECTRON-TFS70H24A Datasheet
147Kb / 5P
   Filter specification
TFS70L9 VECTRON-TFS70L9_07 Datasheet
219Kb / 5P
   Filter specification
TFS70L14A VECTRON-TFS70L14A Datasheet
216Kb / 5P
   Filter specification
TFS70R VECTRON-TFS70R Datasheet
35Kb / 3P
   Filter Specification
TFS71C VECTRON-TFS71C_05 Datasheet
161Kb / 5P
   Filter specification
TFS75F VECTRON-TFS75F Datasheet
180Kb / 5P
   Filter specification
TFS76B VECTRON-TFS76B Datasheet
180Kb / 5P
   Filter specification
TFS76E VECTRON-TFS76E Datasheet
224Kb / 5P
   Filter specification
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com