전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

RQ1E070RP 데이터시트 (PDF) - Rohm

RQ1E070RP Datasheet PDF - Rohm
부품명 RQ1E070RP
다운로드  RQ1E070RP 다운로드

파일 크기   351.37 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
상세설명 4V Drive Pch MOSFET

RQ1E070RP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
RQ1E070RP Datasheet PDF - Rohm

부품명 RQ1E070RP
다운로드  RQ1E070RP Click to download

파일 크기   351.37 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  ROHM [Rohm]
홈페이지  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
상세설명 4V Drive Pch MOSFET

RQ1E070RP 데이터시트 (HTML) - Rohm

RQ1E070RP Datasheet HTML 1Page - Rohm RQ1E070RP Datasheet HTML 2Page - Rohm RQ1E070RP Datasheet HTML 3Page - Rohm RQ1E070RP Datasheet HTML 4Page - Rohm RQ1E070RP Datasheet HTML 5Page - Rohm RQ1E070RP Datasheet HTML 6Page - Rohm

RQ1E070RP 제품 세부 정보

■ MOSFETs
   ● Small Signal MOSFET Series
   ● Middle Power MOSFET Series
   ● Power MOSFET Series
■ Selector Guide for Automotive MOSFETs (AEC-Q101)
■ Bipolar Transistors (Surface mount type)
■ Transistor Array
■ Complex Bipolar Transistors
■ Digital Transistors
■ Complex Digital Transistors
■ Packages
■ Part No. Explanation
            ISO/TS 16949-approved




유사한 부품 번호 - RQ1E070RP

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Rohm
RQ1E070RP ROHM-RQ1E070RP Datasheet
671Kb / 12P
   Pch -30V -7A Power MOSFET
RQ1E070RPFRA ROHM-RQ1E070RPFRA Datasheet
797Kb / 14P
   Pch -30V -7A Power MOSFET
RQ1E070RPHZG ROHM-RQ1E070RPHZG Datasheet
2Mb / 15P
   Pch -30V -7A Small Signal MOSFET
RQ1E070RPTR ROHM-RQ1E070RPTR Datasheet
671Kb / 12P
   Pch -30V -7A Power MOSFET
More results


유사한 설명 - RQ1E070RP

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Rohm
QS8J5 ROHM-QS8J5 Datasheet
285Kb / 6P
   4V Drive Pch Pch MOSFET
SH8J65 ROHM-SH8J65_11 Datasheet
200Kb / 6P
   4V Drive PchPch MOSFET
SH8J62 ROHM-SH8J62 Datasheet
185Kb / 6P
   4V Drive PchPch MOSFET
QS8J4 ROHM-QS8J4 Datasheet
345Kb / 6P
   4V Drive Pch Pch MOSFET
SH8J62TB1 ROHM-SH8J62TB1 Datasheet
140Kb / 6P
   4V Drive Pch Pch MOSFET
SH8J65 ROHM-SH8J65 Datasheet
233Kb / 6P
   4V Drive PchPch MOSFET
SH8J66 ROHM-SH8J66 Datasheet
206Kb / 6P
   4V Drive PchPch MOSFET
RSJ250P10FRA ROHM-RSJ250P10FRA Datasheet
482Kb / 9P
   4V Drive Pch MOSFET
RRH075P03 ROHM-RRH075P03 Datasheet
209Kb / 6P
   4V Drive Pch MOSFET
TT8J2 ROHM-TT8J2_09 Datasheet
216Kb / 6P
   4V Drive Pch MOSFET
UM6J1N ROHM-UM6J1N_09 Datasheet
168Kb / 4P
   4V Drive Pch MOSFET
More results




Rohm 에 대하여


ROHM 반도체는 1958 년에 설립 된 일본 반도체 회사입니다.

이 회사는 전력 관리, 전력 장치 및 아날로그 및 혼합 신호 통합 회로를 포함한 광범위한 제품의 설계 및 제조를 전문으로합니다.

ROHM의 제품은 소비자 전자, 자동차, 산업 및 통신과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

이 회사는 에너지 절약 기술과 저전력 설계에 대한 전문 지식에 중점을두고 있습니다.

ROHM은 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com