전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

0272.002V 데이터시트 (PDF) - Littelfuse

0272.002V Datasheet PDF - Littelfuse
부품명 0272.002V
다운로드  0272.002V 다운로드

파일 크기   161.0 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  LITTELFUSE [Littelfuse]
홈페이지  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
상세설명 272/273/274/278/279 Series, MICRO??Very Fast-Acting Fuse

0272.002V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
0272.002V Datasheet PDF - Littelfuse

부품명 0272.002V
다운로드  0272.002V Click to download

파일 크기   161.0 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  LITTELFUSE [Littelfuse]
홈페이지  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
상세설명 272/273/274/278/279 Series, MICRO??Very Fast-Acting Fuse

0272.002V 데이터시트 (HTML) - Littelfuse

0272.002V Datasheet HTML 1Page - Littelfuse 0272.002V Datasheet HTML 2Page - Littelfuse 0272.002V Datasheet HTML 3Page - Littelfuse

0272.002V 제품 세부 정보

Description
Developed originally for the U.S. Space Program, MICRO™ fuse provides reliability in a compact design. The MICRO™ fuse is available in plug–in or radial lead styles and a complete range of ampere ratings from 1/500 to 5A to suit a wide variety of design needs.

Features
• Military grade available
• High breaking capacity
• Clear cover option to view fuse element status
• Available from very low ampere of 2mA to 5A
• Plug-in with short or long leads option

Applications
• Printed circuit boards and similar equipment
• Electronic components




유사한 부품 번호 - 0272.002V

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Mill-Max Mfg. Corp.
0272 MILL-MAX-0272 Datasheet
118Kb / 1P
   PRINTED CIRCUIT PINS
logo
Lumberg
0272 LUMBERG-0272 Datasheet
458Kb / 3P
   Quicklock circular connectors, IP67
logo
Mill-Max Mfg. Corp.
0272-0-01-01-00-00-03-0 MILL-MAX-0272-0-01-01-00-00-03-0 Datasheet
118Kb / 1P
   PRINTED CIRCUIT PINS
0272-0-01-15-00-00-03-0 MILL-MAX-0272-0-01-15-00-00-03-0 Datasheet
118Kb / 1P
   PRINTED CIRCUIT PINS
0272-0-01-21-00-00-03-0 MILL-MAX-0272-0-01-21-00-00-03-0 Datasheet
118Kb / 1P
   PRINTED CIRCUIT PINS
More results


유사한 설명 - 0272.002V

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Littelfuse
262 LITTELFUSE-262 Datasheet
87Kb / 1P
   MICRO FUSE Very Fast-Acting Type 262/268/269 Series
0275020.MRT1L LITTELFUSE-0275020.MRT1L Datasheet
187Kb / 4P
   275 Series, PICO , Very Fast-Acting Fuse
0316.500NAT1 LITTELFUSE-0316.500NAT1 Datasheet
132Kb / 3P
   316 Series PICO짰II, Very Fast-Acting Fuse
0262.002V LITTELFUSE-0262.002V Datasheet
160Kb / 3P
   262/268/269 Series, MICRO??Very Fast-Acting Fuse (High-Reliability)
0275.062M- LITTELFUSE-0275.062M- Datasheet
85Kb / 2P
   PICO짰 Fuse Very Fast-Acting Fuse 275/276 Series
logo
Bel Fuse Inc.
MRF BEL-MRF Datasheet
102Kb / 2P
   Fast Acting Radial Lead Micro Fuse Series
logo
Littelfuse
265 LITTELFUSE-265 Datasheet
90Kb / 1P
   PICO Fuse Very Fast-Acting Fuse 265/266/267 Series
451 LITTELFUSE-451 Datasheet
102Kb / 1P
   NANO2 FUSE Very Fast-Acting 451/453 Series
045903.5ER LITTELFUSE-045903.5ER Datasheet
330Kb / 3P
   PICO Very Fast-Acting Surface Mount Fuse
045903.5UR LITTELFUSE-045903.5UR Datasheet
330Kb / 3P
   PICO Very Fast-Acting Surface Mount Fuse
More results




Littelfuse 에 대하여


Littelfuse는 회로 보호 및 제어 제품의 설계 및 제조를 전문으로하는 미국 회사입니다.
이 회사는 1927 년에 설립되었으며 일리노이 주 시카고에 본사를두고 있습니다.
Littelfuse는 퓨즈, 보호 및 제어 장치 및 중합체 제품을 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사의 제품은 자동차, 산업 및 소비자 전자 제품과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
Littelfuse는 회로 보호 및 제어 기술에 대한 전문 지식과 고품질의 안정적인 제품을 고객에게 제공하는 능력으로 유명합니다.
이 회사는 전 세계 여러 국가에서 운영 및 시설을 보유하고 있으며 고객과 긴밀히 협력하여 특정 요구 사항과 요구를 충족시키는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
Littelfuse는 핵심 비즈니스 외에도 재생 가능 에너지 및 데이터 센터 시장을위한 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com