전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

KA78T05 데이터시트 (PDF) - Fairchild Semiconductor

KA78T05 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
부품명 KA78T05
다운로드  KA78T05 다운로드

파일 크기   50.16 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
홈페이지  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
상세설명 3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator

KA78T05 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
KA78T05 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

부품명 KA78T05
다운로드  KA78T05 Click to download

파일 크기   50.16 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
홈페이지  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
상세설명 3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator

KA78T05 데이터시트 (HTML) - Fairchild Semiconductor


KA78T05 제품 세부 정보

Description

This family of fixed voltage regulators are monolithic integrated circuit capable of driving loads in excess of 3.0A.



Features

• Output Current in Excess of 3.0A

• Output Transistor Safe Operating Area Compensation

• Power Dissipation: 25W

• Internal Short Circuit Current Limiting

• Internal Thermal Overload Protection

• Output Voltage Offered in 4% Tolerance

• No External Components Required

• Output Voltage of 5, 12 and 15V




유사한 부품 번호 - KA78T05

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fairchild Semiconductor
KA78T05 FAIRCHILD-KA78T05 Datasheet
42Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA78T05 FAIRCHILD-KA78T05 Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
KA78T05 ETC2-KA78T05 Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
logo
Fairchild Semiconductor
KA78T05TU FAIRCHILD-KA78T05TU Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
More results


유사한 설명 - KA78T05

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fairchild Semiconductor
MC78TXX FAIRCHILD-MC78TXX Datasheet
44Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA78T12TU FAIRCHILD-KA78T12TU Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA78TXX FAIRCHILD-KA78TXX Datasheet
42Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA78T05TU FAIRCHILD-KA78T05TU Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA350 FAIRCHILD-KA350 Datasheet
121Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Adjustable Voltage Regulator
LM350 FAIRCHILD-LM350 Datasheet
121Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Adjustable Voltage Regulator
logo
NTE Electronics
NTE1918 NTE-NTE1918 Datasheet
25Kb / 2P
   3 Terminal Positive Voltage Regulator 15V, 3A
logo
Fairchild Semiconductor
LM350 FAIRCHILD-LM350_09 Datasheet
172Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Adjustable Voltage Regulator
logo
NTE Electronics
NTE1912 NTE-NTE1912 Datasheet
24Kb / 2P
   Integrated Circuit Positive 3 Terminal Voltage Regulator, 12V, 3A
NTE931 NTE-NTE931 Datasheet
24Kb / 2P
   Integrated Circuit 3-Terminal Positive Voltage Regulator 5V, 3A
More results




Fairchild Semiconductor 에 대하여


Fairchild Semiconductor는 1950 년대 후반에 설립 된 개척 반도체 회사였습니다.
이 회사는 최초의 상업 트랜지스터 개발의 혁신과 통합 회로 기술의 발전에 기여한 것으로 유명했습니다.
Fairchild는 전력 반도체, 아날로그 및 혼합 신호 통합 회로 및 기타 반도체 제품의 주요 공급 업체가되었습니다.
이 회사는 2016 년에 Semiconductor에 의해 인수되었으며 제품 및 기술은 ON Semiconductor 브랜드에 따라 계속 개발 및 판매되고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com