전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

KA723 데이터시트 (PDF) - Fairchild Semiconductor

KA723 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
부품명 KA723
다운로드  KA723 다운로드

파일 크기   46.78 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
홈페이지  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
상세설명 Precision Voltage Regulator

KA723 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
KA723 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

부품명 KA723
다운로드  KA723 Click to download

파일 크기   46.78 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
홈페이지  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
상세설명 Precision Voltage Regulator

KA723 데이터시트 (HTML) - Fairchild Semiconductor

KA723 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KA723 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA723 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA723 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA723 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA723 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA723 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA723 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

KA723 제품 세부 정보

Description
The KA723 are monolithic integrated Circuit voltage regulators featuring high ripple rejection, excellent output and load regulation, excellent temperature stability, and low standby current. The KA723 are also useful in a wide range of other applications such as a shunt regulator, a current regulator or a temperature controller.

Features
• Positive or Negative Supply Operation
• 0.01% line and load regulation
• Output voltage adjustable from 2V to 37 V
• Output current to 150mA without external pass transistor




유사한 부품 번호 - KA723

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Samsung semiconductor
KA7226 SAMSUNG-KA7226 Datasheet
285Kb / 6P
   DUAL EQUALIZER AMPLIFIER WITH ALC
More results


유사한 설명 - KA723

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
New Japan Radio
NJM723 NJRC-NJM723 Datasheet
163Kb / 4P
   PRECISION VOLTAGE REGULATOR
logo
Hitachi Semiconductor
HA17723 HITACHI-HA17723 Datasheet
91Kb / 17P
   Precision Voltage Regulator
logo
NXP Semiconductors
MA723 PHILIPS-MA723 Datasheet
67Kb / 6P
   Precision voltage regulator
1994 Aug 31
logo
Microsemi Corporation
SG723 MICROSEMI-SG723 Datasheet
88Kb / 4P
   PRECISION VOLTAGE REGULATOR
SG723 MICROSEMI-SG723_1 Datasheet
306Kb / 4P
   PRECISION VOLTAGE REGULATOR
logo
Analog Devices
ADP3310 AD-ADP3310 Datasheet
120Kb / 8P
   Precision Voltage Regulator Controller
REV. A
logo
Seiko Instruments Inc
S-812XXSG SII-S-812XXSG Datasheet
1Mb / 31P
   HIGH-PRECISION VOLTAGE REGULATOR
logo
Analog Devices
ADP3310 AD-ADP3310_15 Datasheet
319Kb / 8P
   Precision Voltage Regulator Controller
REV. B
logo
Seiko Instruments Inc
S-813 SII-S-813 Datasheet
1Mb / 31P
   HIGH-PRECISION VOLTAGE REGULATOR?
logo
Jingjing Microelectroni...
EG431 EGMICRO-EG431 Datasheet
546Kb / 13P
   Precision adjustable voltage regulator
More results




Fairchild Semiconductor 에 대하여


Fairchild Semiconductor는 1950 년대 후반에 설립 된 개척 반도체 회사였습니다.
이 회사는 최초의 상업 트랜지스터 개발의 혁신과 통합 회로 기술의 발전에 기여한 것으로 유명했습니다.
Fairchild는 전력 반도체, 아날로그 및 혼합 신호 통합 회로 및 기타 반도체 제품의 주요 공급 업체가되었습니다.
이 회사는 2016 년에 Semiconductor에 의해 인수되었으며 제품 및 기술은 ON Semiconductor 브랜드에 따라 계속 개발 및 판매되고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com