전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NC7WZ17P6X 데이터시트 (PDF) - Fairchild Semiconductor

NC7WZ17P6X Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
부품명 NC7WZ17P6X
다운로드  NC7WZ17P6X 다운로드
파일 크기   99.08 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
홈페이지  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
상세설명 TinyLogic UHS Dual Buffer with Schmitt Trigger Inputs

NC7WZ17P6X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
NC7WZ17P6X Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

부품명 NC7WZ17P6X
다운로드  NC7WZ17P6X Click to download

파일 크기   99.08 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
홈페이지  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
상세설명 TinyLogic UHS Dual Buffer with Schmitt Trigger Inputs

NC7WZ17P6X 데이터시트 (HTML) - Fairchild Semiconductor


NC7WZ17P6X 제품 세부 정보

Description
The NC7WZ17 is a dual buffer with Schmitt trigger inputs from Fairchilds Ultra-High Speed (UHS) series of TinyLogic® products.

Features
■ Ultra-High Speed: tPD 3.6ns (Typical) into 50pF
   at 5V VCC
■ High Output Drive: ±24mA at 3V VCC
■ Broad VCC Operating Range: 1.65V to 5.5V
■ Matches Performance of LCX when Operated
   at 3.3V VCC
■ Power Down High Impedance Inputs/Outputs
■ Over-Voltage Tolerance Inputs Facilitate 5V to 3V
   Translation
■ Proprietary Noise/EMI Reduction Circuitry
■ Ultra-Small MicroPak™ Packages
■ Space-Saving SC70 Package




유사한 부품 번호 - NC7WZ17P6X

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fairchild Semiconductor
NC7WZ17P6X FAIRCHILD-NC7WZ17P6X Datasheet
487Kb / 12P
TinyLogic UHS Dual Buffer with Schmitt Trigger Inputs
logo
ON Semiconductor
NC7WZ17P6X ONSEMI-NC7WZ17P6X Datasheet
487Kb / 10P
TinyLogic UHS Dual Buffer with Schmitt Trigger Inputs
October-2017, Rev . 2
NC7WZ17P6X ONSEMI-NC7WZ17P6X Datasheet
409Kb / 12P
TinyLogic UHS Dual Buffer with Schmitt Trigger Inputs
March, 2022 - Rev. 5
NC7WZ17P6X ONSEMI-NC7WZ17P6X Datasheet
481Kb / 11P
TinyLogic® UHS Dual Buffer with Schmitt Trigger Inputs
January 2012 Rev. 1.0.6
NC7WZ17P6X-L22347 ONSEMI-NC7WZ17P6X-L22347 Datasheet
409Kb / 12P
TinyLogic UHS Dual Buffer with Schmitt Trigger Inputs
March, 2022 - Rev. 5
More results


유사한 설명 - NC7WZ17P6X

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fairchild Semiconductor
NC7NZ17 FAIRCHILD-NC7NZ17 Datasheet
219Kb / 8P
TinyLogic. UHS Triple Buffer with Schmitt Trigger Inputs
NC7WZ14 FAIRCHILD-NC7WZ14 Datasheet
97Kb / 7P
TinyLogic. UHS Dual Inverter with Schmitt Trigger Inputs
NC7NZ17 FAIRCHILD-NC7NZ17_05 Datasheet
211Kb / 8P
TinyLogic UHS Triple Buffer with Schmitt Trigger Inputs
NC7WZ14 FAIRCHILD-NC7WZ14_05 Datasheet
111Kb / 8P
TinyLogic UHS Dual Inverter with Schmitt Trigger Inputs
NC7WZ17 FAIRCHILD-NC7WZ17_06 Datasheet
487Kb / 12P
TinyLogic UHS Dual Buffer with Schmitt Trigger Inputs
NC7WZ14EP6X FAIRCHILD-NC7WZ14EP6X Datasheet
521Kb / 9P
TinyLogic UHS Dual Inverter with Schmitt Trigger Inputs
logo
ON Semiconductor
NC7WZ14 ONSEMI-NC7WZ14 Datasheet
503Kb / 10P
TinyLogic UHS Dual Inverter with Schmitt Trigger Inputs
October-2017, Rev . 2
NC7WZ17 ONSEMI-NC7WZ17 Datasheet
487Kb / 10P
TinyLogic UHS Dual Buffer with Schmitt Trigger Inputs
October-2017, Rev . 2
NC7WZ14 ONSEMI-NC7WZ14_V01 Datasheet
410Kb / 12P
TinyLogic UHS Dual Inverter with Schmitt Trigger Inputs
March, 2022 - Rev. 6
NC7WZ17 ONSEMI-NC7WZ17_V01 Datasheet
409Kb / 12P
TinyLogic UHS Dual Buffer with Schmitt Trigger Inputs
March, 2022 - Rev. 5
More results




Fairchild Semiconductor 에 대하여


Fairchild Semiconductor는 1950 년대 후반에 설립 된 개척 반도체 회사였습니다.
이 회사는 최초의 상업 트랜지스터 개발의 혁신과 통합 회로 기술의 발전에 기여한 것으로 유명했습니다.
Fairchild는 전력 반도체, 아날로그 및 혼합 신호 통합 회로 및 기타 반도체 제품의 주요 공급 업체가되었습니다.
이 회사는 2016 년에 Semiconductor에 의해 인수되었으며 제품 및 기술은 ON Semiconductor 브랜드에 따라 계속 개발 및 판매되고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com