전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

EBVW020A0B 데이터시트 (PDF) - Lineage Power Corporation

EBVW020A0B Datasheet PDF - Lineage Power Corporation
부품명 EBVW020A0B
다운로드  EBVW020A0B 다운로드

파일 크기   1337.82 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  LINEAGEPOWER [Lineage Power Corporation]
홈페이지  http://www.lineagepower.com
Logo LINEAGEPOWER - Lineage Power Corporation
상세설명 36-75Vdc Input; 12.0Vdc, 20.0A, 240W Output

EBVW020A0B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
EBVW020A0B Datasheet PDF - Lineage Power Corporation

부품명 EBVW020A0B
다운로드  EBVW020A0B Click to download

파일 크기   1337.82 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  LINEAGEPOWER [Lineage Power Corporation]
홈페이지  http://www.lineagepower.com
Logo LINEAGEPOWER - Lineage Power Corporation
상세설명 36-75Vdc Input; 12.0Vdc, 20.0A, 240W Output

EBVW020A0B 데이터시트 (HTML) - Lineage Power Corporation

Back Button EBVW020A0B Datasheet HTML 1Page - Lineage Power Corporation EBVW020A0B Datasheet HTML 2Page - Lineage Power Corporation EBVW020A0B Datasheet HTML 3Page - Lineage Power Corporation EBVW020A0B Datasheet HTML 4Page - Lineage Power Corporation EBVW020A0B Datasheet HTML 5Page - Lineage Power Corporation EBVW020A0B Datasheet HTML 6Page - Lineage Power Corporation EBVW020A0B Datasheet HTML 7Page - Lineage Power Corporation EBVW020A0B Datasheet HTML 8Page - Lineage Power Corporation EBVW020A0B Datasheet HTML 9Page - Lineage Power Corporation EBVW020A0B Datasheet HTML 10Page - Lineage Power Corporation Next Button 


유사한 부품 번호 - EBVW020A0B

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
EBVW020A0B VISHAY-EBVW020A0B Datasheet
1Mb / 16P
   36-75Vdc Input; 12Vdc Output; 20A Output Current
Data Sheet June 27, 2012
More results

유사한 설명 - EBVW020A0B

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Lineage Power Corporati...
EHW007A0B41Z LINEAGEPOWER-EHW007A0B41Z Datasheet
756Kb / 18P
   36-75Vdc Input; 12.0Vdc Output; 7A Output Current
EBDW025A0B LINEAGEPOWER-EBDW025A0B Datasheet
1Mb / 32P
   36-75Vdc Input; 12.0Vdc, 25.0A, 300W Output
QBDW025A0B LINEAGEPOWER-QBDW025A0B Datasheet
1Mb / 32P
   36-75Vdc Input; 12.0Vdc, 25.0A, 300W Output
EQW010A0B1 LINEAGEPOWER-EQW010A0B1 Datasheet
1Mb / 28P
   36 - 75Vdc Input; 1.0 to 12.0Vdc Output; 10 to 40A Output Current
logo
General Electric Compan...
QBVW025A0B GEC-QBVW025A0B Datasheet
1Mb / 19P
   Barracuda* Series; DC-DC Converter Power Modules 36-75Vdc Input; 12.0Vdc, 25.0A, 300W Output
Version 1.3 May 9, 2013
logo
Lineage Power Corporati...
KBVW006A0B LINEAGEPOWER-KBVW006A0B Datasheet
1Mb / 20P
   36??5Vdc Input; 12.0Vdc Output; 6A Output Current
KSTW015A0F LINEAGEPOWER-KSTW015A0F Datasheet
920Kb / 16P
   36-75Vdc Input; 3.3Vdc, 15A Output
ESTW006A0B LINEAGEPOWER-ESTW006A0B Datasheet
1Mb / 18P
   36 - 75Vdc Input; 12V/6Adc Output
KSTW010A0F LINEAGEPOWER-KSTW010A0F Datasheet
1Mb / 16P
   36-75Vdc Input; 3.3Vdc, 10A Output
EQW006A0B LINEAGEPOWER-EQW006A0B Datasheet
980Kb / 19P
   36 - 75Vdc Input; 12Vdc Output; 6A Output Current
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com