전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

813-SL60.0M-20B 데이터시트 (PDF) - Oscilent Corporation

813-SL60.0M-20B Datasheet PDF - Oscilent Corporation
부품명 813-SL60.0M-20B
다운로드  813-SL60.0M-20B 다운로드
파일 크기   213.58 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  OSCILENT [Oscilent Corporation]
홈페이지  http://www.oscilent.com
Logo OSCILENT - Oscilent Corporation
상세설명 60.0 MHz IF SAW Filter 20.05 MHz Bandwidth

813-SL60.0M-20B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
813-SL60.0M-20B Datasheet PDF - Oscilent Corporation

부품명 813-SL60.0M-20B
다운로드  813-SL60.0M-20B Click to download

파일 크기   213.58 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  OSCILENT [Oscilent Corporation]
홈페이지  http://www.oscilent.com
Logo OSCILENT - Oscilent Corporation
상세설명 60.0 MHz IF SAW Filter 20.05 MHz Bandwidth

813-SL60.0M-20B 데이터시트 (HTML) - Oscilent Corporation




유사한 부품 번호 - 813-SL60.0M-20B

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Oscilent Corporation
813-SL60.0M-21 OSCILENT-813-SL60.0M-21 Datasheet
295Kb / 3P
IF SAW Filter
813-SL60.0M-22A OSCILENT-813-SL60.0M-22A Datasheet
211Kb / 6P
60.0MHz IF SAW Filter 22.37MHz Bandwidth
More results


유사한 설명 - 813-SL60.0M-20B

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Oscilent Corporation
809-SL108.4M-02A OSCILENT-809-SL108.4M-02A Datasheet
224Kb / 6P
108.40 MHz IF SAW Filter 3.20 MHz Bandwidth
813-SL60.0M-10C OSCILENT-813-SL60.0M-10C Datasheet
217Kb / 6P
60.0 MHz IF SAW Filter 10.60 MHz Bandwidth
813-SL60.0M-10D OSCILENT-813-SL60.0M-10D Datasheet
217Kb / 6P
60.0 MHz IF SAW Filter 10.68 MHz Bandwidth
813-SL60.0M-19A OSCILENT-813-SL60.0M-19A Datasheet
216Kb / 6P
60.0 MHz IF SAW Filter 19.6 MHz Bandwidth
821-IF60.0M-10A OSCILENT-821-IF60.0M-10A Datasheet
212Kb / 6P
60.0 MHz IF SAW Filter 10.11 MHz Bandwidth
821-SL70.0M-20B OSCILENT-821-SL70.0M-20B Datasheet
360Kb / 6P
70.0 MHz IF SAW Filter 20.05 MHz Bandwidth
logo
Transko Electronics, In...
TA06010AD1 TRANSKO-TA06010AD1 Datasheet
568Kb / 4P
60.0 MHz IF SAW Filter / 10.11 MHz Bandwidth
Revision 0: 08. JAN. 2009
TL06020BV TRANSKO-TL06020BV Datasheet
539Kb / 4P
60.00 MHz IF SAW Filter / 20.05 MHz Bandwidth
Revision 0: 22 Jul. 2008
TL07020BD1 TRANSKO-TL07020BD1 Datasheet
571Kb / 4P
70.00 MHz IF SAW Filter / 20.05 MHz Bandwidth
Revision 0: 14 Jun. 2008
TL30719AS1 TRANSKO-TL30719AS1 Datasheet
650Kb / 4P
307.36MHz IF SAW Filter / 20.05 MHz Bandwidth
Revision 0: 23 Aug. 2012
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com