전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NTE5198A 데이터시트 (PDF) - NTE Electronics

NTE5198A Datasheet PDF - NTE Electronics
부품명 NTE5198A
다운로드  NTE5198A 다운로드
파일 크기   32.85 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  NTE [NTE Electronics]
홈페이지  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
상세설명 Zener Diode, 10 Watt 짹5% Tolerance

NTE5198A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
NTE5198A Datasheet PDF - NTE Electronics

부품명 NTE5198A
다운로드  NTE5198A Click to download

파일 크기   32.85 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  NTE [NTE Electronics]
홈페이지  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics
상세설명 Zener Diode, 10 Watt 짹5% Tolerance

NTE5198A 데이터시트 (HTML) - NTE Electronics


NTE5198A 제품 세부 정보

Features:
● Zener Voltage 3.9V to 200V
● DO4 Stud Mount Package




유사한 부품 번호 - NTE5198A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE519 NTE-NTE519 Datasheet
19Kb / 1P
Silicon Rectifier Diode Ultra Fast Switch
More results


유사한 설명 - NTE5198A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NTE Electronics
NTE5000A NTE-NTE5000A Datasheet
26Kb / 3P
Zener Diode, 1/2 Watt 짹5% Tolerance
NTE5005SM NTE-NTE5005SM Datasheet
19Kb / 2P
Zener Diode, 300mW 짹5% Tolerance
NTE5061A NTE-NTE5061A Datasheet
30Kb / 3P
Zener Diode, 1 Watt 짹5% Tolerance
NTE5111A NTE-NTE5111A Datasheet
32Kb / 3P
Zener Diode, 5 Watt 짹5% Tolerance
NTE5174A NTE-NTE5174A Datasheet
30Kb / 4P
Zener Diode, 10 Watt 짹5% Tolerance
NTE5240A NTE-NTE5240A Datasheet
31Kb / 3P
50 Watt Zener Diodes 짹5% Tolerance
logo
Central Semiconductor C...
CMXTC935A CENTRAL-CMXTC935A Datasheet
524Kb / 2P
SURFACE MOUNT TEMPERATURE COMPENSATED SILICON ZENER DIODE 짹5% TOLERANCE
CMZ5913BP CENTRAL-CMZ5913BP Datasheet
297Kb / 2P
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE 3.0 WATT, 3.3 THRU 200 VOLTS 짹5% TOLERANCE
logo
NTE Electronics
NTE142A NTE-NTE142A Datasheet
52Kb / 4P
NTE5061A thru NTE5105A Zener Diode, 1 Watt 5% Tolerance
NTE5139A NTE-NTE5139A Datasheet
31Kb / 3P
NTE5111A thru NTE5166A Zener Diode, 5 Watt 5% Tolerance
More results



링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com