전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

0638270600 데이터시트 (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0638270600 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
부품명 0638270600
다운로드  0638270600 Click to view

파일 크기   29.86 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
부품 상세설명 Hand Crimp Tool for .187 Receptacle Terminal

0638270600 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
0638270600 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

부품명 0638270600
다운로드  0638270600 Click to view

파일 크기   29.86 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
부품 상세설명 Hand Crimp Tool for .187 Receptacle Terminal

0638270600 데이터시트 (HTML) - Molex Electronics Ltd.

0638270600 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.


유사한 부품 번호 - 0638270600

제조업체부품명데이터시트부품 상세설명
Molex Electronics Ltd.
Molex Electronics Ltd.
0638270100 MOLEX11-0638270100 Datasheet
33Kb / 1P
   Hand Crimp Tool For 3.30mm (.130) Pitch Crimp Receptacle Terminals
0638270100 MOLEX-0638270100 Datasheet
37Kb / 1P
   Hand Crimp Tool For 3.30mm (.130") Pitch Crimp Receptacle Terminals
11/02/2021
0638270300 MOLEX11-0638270300 Datasheet
33Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for 1.78mm (.070) Tab Female Crimp Terminals
0638270400 MOLEX11-0638270400 Datasheet
29Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for 1.78mm (.070) Tab Female Crimp Terminals
0638270500 MOLEX11-0638270500 Datasheet
36Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for 1.78mm (.070) Tab Female Crimp Terminals
More results

유사한 설명 - 0638270600

제조업체부품명데이터시트부품 상세설명
Molex Electronics Ltd.
Molex Electronics Ltd.
63823-0300 MOLEX11-63823-0300 Datasheet
40Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Receptacle Terminal Unsealed
63823-0200 MOLEX11-63823-0200 Datasheet
40Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Receptacle Terminal Unsealed
63823-2900 MOLEX11-63823-2900 Datasheet
32Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Crimp Terminal
63819-4100 MOLEX-63819-4100 Datasheet
230Kb / 4P
   Hand Crimp Tool for CTX 1.50mm Receptacle Crimp Terminal
01-05-09
ATS-638194000 MOLEX-ATS-638194000 Datasheet
230Kb / 4P
   Hand Crimp Tool for CTX 1.50mm Receptacle Crimp Terminal
01-05-09
63823-6700 MOLEX11-63823-6700 Datasheet
39Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Crimp Terminal
63823-0700 MOLEX11-63823-0700 Datasheet
39Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for SCC Sealed Receptacle Terminal
63825-5800 MOLEX11-63825-5800 Datasheet
39Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for CSP 6.3 Receptacle Terminal
0638256100 MOLEX11-0638256100 Datasheet
32Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for CSP 6.3 Receptacle Terminal
0638256000 MOLEX11-0638256000 Datasheet
38Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for CSP 6.3 Receptacle Terminal
More results




Molex Electronics Ltd. 에 대하여


Molex Electronics Ltd.는 Koch Industries, Inc.의 자회사이며 전자 및 광섬유 상호 연결 솔루션의 글로벌 제조업체입니다.

이 회사는 1938 년에 설립되었으며 일리노이 주 Lisle에 본사를두고 있습니다.

Molex는 커넥터, 케이블 어셈블리, 스위치 및 기타 수동 구성 요소를 포함한 광범위한 상호 연결 제품을 제공합니다.

이 제품은 자동차, 데이터 통신, 소비자 전자 제품, 산업 장비, 의료 기기 및 통신을 포함한 다양한 산업에서 사용됩니다.

40 개국 이상의 운영 및 시설을 통해 Molex는 인터커넥트 솔루션 시장에서 혁신 및 기술 리더십으로 유명합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com