전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

C1005CH2A391K050BA 데이터시트 (PDF) - TDK Electronics

C1005CH2A391K050BA Datasheet PDF - TDK Electronics
부품명 C1005CH2A391K050BA
다운로드  C1005CH2A391K050BA 다운로드

파일 크기   131.21 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  TDK [TDK Electronics]
홈페이지  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
상세설명 Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )

C1005CH2A391K050BA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
C1005CH2A391K050BA Datasheet PDF - TDK Electronics

부품명 C1005CH2A391K050BA
다운로드  C1005CH2A391K050BA Click to download

파일 크기   131.21 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  TDK [TDK Electronics]
홈페이지  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
상세설명 Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )

C1005CH2A391K050BA 데이터시트 (HTML) - TDK Electronics


C1005CH2A391K050BA 제품 세부 정보

Features
• Voltage rating of 100V to 630V with capacitance range up to 15μF.
• High capacitance has been achieved through precision technologies that enable the use of multiple thinner ceramic dielectric layers.
• Low residual inductance assures superior frequency characteristics.
• Excellent DC Bias properties.
• A lineup with wide-ranging rated voltages that enables selections that are suitable for needs.

Applications
• Snubber in power supply
• Electric flash circuits in digital still camera
• Power factor improvement
• Input-output filter in power supply
• Driver circuit in plasma display
• Noise bypass




유사한 부품 번호 - C1005CH2A391K050BA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TDK Electronics
C1005CH2A391K050BA TDK-C1005CH2A391K050BA_17 Datasheet
182Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
More results


유사한 설명 - C1005CH2A391K050BA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TDK Electronics
C3225X7R2A225M TDK-C3225X7R2A225M Datasheet
132Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A101J050BA TDK-C1005CH2A101J050BA Datasheet
130Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A121K050BA TDK-C1005CH2A121K050BA Datasheet
130Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A151K050BA TDK-C1005CH2A151K050BA Datasheet
130Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005CH2A471K050BA TDK-C1005CH2A471K050BA Datasheet
131Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005X7S2A102M050BB TDK-C1005X7S2A102M050BB Datasheet
138Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005X7S2A332K050BB TDK-C1005X7S2A332K050BB Datasheet
138Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005X7S2A332M050BB TDK-C1005X7S2A332M050BB Datasheet
138Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1005X7S2A472M050BB TDK-C1005X7S2A472M050BB Datasheet
139Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
C1608C0G2A2R2C080AA TDK-C1608C0G2A2R2C080AA_16 Datasheet
130Kb / 1P
   Commercial Grade ( Mid Voltage (100 to 630V) )
More results




TDK Electronics 에 대하여


TDK Electronics는 일본에 본사를 둔 다국적 전자 회사 인 TDK Corporation의 자회사입니다.
TDK Electronics는 커패시터, 인덕터 및 페라이트 비드와 같은 전자 부품의 설계 및 제조를 전문으로하여 소비자 전자 장치, 자동차 및 산업 시스템을 포함한 광범위한 응용 분야에 사용됩니다.
이 회사는 고품질 제품과 혁신적인 솔루션으로 유명하며 전자 산업에서 강력한 명성을 얻었습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com