전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MKP1847512274K5 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

MKP1847512274K5 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 MKP1847512274K5
다운로드  MKP1847512274K5 다운로드

파일 크기   159.58 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Metallized Polypropylene Film Capacitor AC Filtering Radial Type

MKP1847512274K5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MKP1847512274K5 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 MKP1847512274K5
다운로드  MKP1847512274K5 Click to download

파일 크기   159.58 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Metallized Polypropylene Film Capacitor AC Filtering Radial Type

MKP1847512274K5 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix

Back Button MKP1847512274K5 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MKP1847512274K5 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MKP1847512274K5 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MKP1847512274K5 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix MKP1847512274K5 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix MKP1847512274K5 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix MKP1847512274K5 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix MKP1847512274K5 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix MKP1847512274K5 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix MKP1847512274K5 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix Next Button 



유사한 부품 번호 - MKP1847512274K5

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
MKP1847510234K2 VISHAY-MKP1847510234K2 Datasheet
177Kb / 17P
   Metallized Polypropylene Film Capacitor
Revision: 31-Jan-17
MKP1847510254K2 VISHAY-MKP1847510254K2 Datasheet
177Kb / 17P
   Metallized Polypropylene Film Capacitor
Revision: 31-Jan-17
MKP1847510274K2 VISHAY-MKP1847510274K2 Datasheet
177Kb / 17P
   Metallized Polypropylene Film Capacitor
Revision: 31-Jan-17
MKP1847510314K2 VISHAY-MKP1847510314K2 Datasheet
177Kb / 17P
   Metallized Polypropylene Film Capacitor
Revision: 31-Jan-17
MKP1847510354K2 VISHAY-MKP1847510354K2 Datasheet
177Kb / 17P
   Metallized Polypropylene Film Capacitor
Revision: 31-Jan-17
More results


유사한 설명 - MKP1847512274K5

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
MKP1847C VISHAY-MKP1847C Datasheet
179Kb / 16P
   AC Filtering Metalized Polypropylene Film Capacitor Radial Type
Revision: 19-May-2021
MKP386M VISHAY-MKP386M Datasheet
255Kb / 19P
   Metallized Polypropylene Film Capacitor Radial Snubber Type
Revision: 11-Nov-13
MKP1847H VISHAY-MKP1847H Datasheet
246Kb / 14P
   THB AC Filtering Metalized Polypropylene Film Capacitor Radial Type 85 °C / 85 % RH 1000 h at UNAC
Revision: 19-May-2021
MMKP386 VISHAY-MMKP386 Datasheet
149Kb / 13P
   Double Metallized Polypropylene Film Capacitor Radial Snubber Type
Revision: 19-Mar-13
logo
List of Unclassifed Man...
CBB60 ETC-CBB60 Datasheet
194Kb / 2P
   Metallized Polypropylene Film AC Motor Capacitor
Ver. 2005
logo
Cornell Dubilier Electr...
ACF CDE-ACF Datasheet
222Kb / 3P
   Type ACF, Metallized Polypropylene Capacitors for AC Filtering
logo
Vishay Siliconix
MKP378 VISHAY-MKP378_06 Datasheet
241Kb / 19P
   AC and Pulse metallized polypropylene film capacitor
Iss. Date: 2006-10-16 Rev. : W
logo
jb Capacitors Company
JFT JBCAPACITORS-JFT_15 Datasheet
298Kb / 2P
   Metallized Polypropylene Film AC Capacitor Class-X1
logo
Vishay Siliconix
MKP1845 VISHAY-MKP1845 Datasheet
210Kb / 5P
   Metallized Polypropylene Film Capacitor
Revision: 04-Jul-05
logo
Panasonic Semiconductor
ECW-F4105JL PANASONIC-ECW-F4105JL Datasheet
333Kb / 10P
   Metallized Polypropylene Film Capacitor
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com