전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

BZX84C18-G 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

BZX84C18-G Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 BZX84C18-G
다운로드  BZX84C18-G 다운로드

파일 크기   125.26 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Silicon planar Zener diodes

BZX84C18-G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
BZX84C18-G Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 BZX84C18-G
다운로드  BZX84C18-G Click to download

파일 크기   125.26 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Silicon planar Zener diodes

BZX84C18-G 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix

BZX84C18-G Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BZX84C18-G Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BZX84C18-G Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BZX84C18-G Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BZX84C18-G Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BZX84C18-G Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix BZX84C18-G Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix BZX84C18-G Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix

BZX84C18-G 제품 세부 정보

FEATURES
• Silicon planar Zener diodes
• The Zener voltages are graded according to the
   international E24 standard. Standard Zener
   voltage tolerance is ± 5 %, indicated by the “C”
   in the ordering code. Replace “C” with “B” for
   ± 2 % tolerance.
• AEC-Q101 qualified
• ESD capability acc. to AEC-Q101:
   human body model: > 8 kV,
   machine model: > 800 V
• Base P/N-G3 - green, commercial grade
• Material categorization: For definitions of compliance
   please see www.vishay.com/doc?99912



유사한 부품 번호 - BZX84C18-G

제조업체부품명데이터시트상세설명
Diodes Incorporated
Diodes Incorporated
BZX84C18-7 DIODES-BZX84C18-7 Datasheet
197Kb / 5P
   350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
BZX84C18-7-F DIODES-BZX84C18-7-F Datasheet
447Kb / 4P
   350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18001 Rev. 25 - 2
Pan Jit International Inc.
Pan Jit International I...
BZX84C18-AU PANJIT-BZX84C18-AU Datasheet
292Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
Micro Commercial Components
Micro Commercial Compon...
BZX84C18-TP MCC-BZX84C18-TP Datasheet
312Kb / 6P
   Silicon 350 mWatt Zener Diodes
Vishay Siliconix
Vishay Siliconix
BZX84C18-V VISHAY-BZX84C18-V Datasheet
452Kb / 10P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 14-Jul-05
More results

유사한 설명 - BZX84C18-G

제조업체부품명데이터시트상세설명
Chongqing Pingwei Enterprise co.,Ltd
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
1N5220 SEMTECH_ELEC-1N5220 Datasheet
218Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
2V0BS SEMTECH_ELEC-2V0BS Datasheet
350Kb / 6P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
BZT2.0HS SEMTECH_ELEC-BZT2.0HS Datasheet
362Kb / 5P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
Semtech Corporation
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
General Semiconductor
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
   Silicon Planar Zener Diodes
GOOD-ARK Electronics
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
Zowie Technology Corporation
Zowie Technology Corpor...
MM3Z5221BH ZOWIE-MM3Z5221BH Datasheet
190Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.
Shenzhen Jin Yu Semicon...
MM3Z2V2B HTSEMI-MM3Z2V2B Datasheet
675Kb / 4P
   Silicon Planar Zener Diodes
MM1Z2V0 HTSEMI-MM1Z2V0 Datasheet
236Kb / 4P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com