전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

M24C04-RMN6T/G 데이터시트 (PDF) - STMicroelectronics

M24C04-RMN6T/G Datasheet PDF - STMicroelectronics
부품명 M24C04-RMN6T/G
다운로드  M24C04-RMN6T/G 다운로드
파일 크기   208.44 Kbytes
페이지   29 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit and 1Kbit Serial I2C Bus EEPROM

M24C04-RMN6T/G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
M24C04-RMN6T/G Datasheet PDF - STMicroelectronics

부품명 M24C04-RMN6T/G
다운로드  M24C04-RMN6T/G Click to download

파일 크기   208.44 Kbytes
페이지   29 Pages
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
상세설명 16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit and 1Kbit Serial I2C Bus EEPROM

M24C04-RMN6T/G 데이터시트 (HTML) - STMicroelectronics


M24C04-RMN6T/G 제품 세부 정보

Description
These I²C-compatible electrically erasable programmable memory (EEPROM) devices are organized as 2048/1024/512/256/128 x 8 (M24C16, M24C08, M24C04, M24C02 and M24C01).
I²C uses a two-wire serial interface, comprising a bidirectional data line and a clock line. The devices carry a built-in 4-bit Device Type Identifier code (1010) in accordance with the I²C bus definition.

Features
■ Supports both the 100 kHz I2C Standard-mode and the 400 kHz I2C Fast-mode
■ Single supply voltage:
   – 2.5 V to 5.5 V for M24Cxx-W
   – 1.8 V to 5.5 V for M24Cxx
   – 1.7 V to 5.5 V for M24Cxx-F
■ Write Control input
■ Byte and Page Write (up to 16 bytes)
■ Random and Sequential Read modes
■ Self-timed programming cycle
■ Automatic address incrementing
■ Enhanced ESD/latch-up protection
■ More than 1 million write cycles
■ More than 40-year data retention
■ Packages:
   – SO8, TSSOP8, UFDFPN8: ECOPACK2® (RoHS-compliant and Halogen-free)
   – PDIP8: ECOPACK1® (RoHS-compliant)




유사한 부품 번호 - M24C04-RMN6T/G

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
M24C04-RMN6TP/S STMICROELECTRONICS-M24C04-RMN6TP/S Datasheet
510Kb / 39P
16 Kbit, 8 Kbit, 4 Kbit, 2 Kbit and 1 Kbit serial I짼C bus EEPROM
29-Apr-2010
More results


유사한 설명 - M24C04-RMN6T/G

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
M93C86 STMICROELECTRONICS-M93C86 Datasheet
436Kb / 27P
16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit, 1Kbit and 256bit 8-bit or 16-bit wide
31-Jul-2007
M93S66 STMICROELECTRONICS-M93S66 Datasheet
525Kb / 34P
4Kbit, 2Kbit and 1Kbit 16-bit wide MICROWIRE Serial Access EEPROM with Block Protection
19-Apr-2004
M95040 STMICROELECTRONICS-M95040 Datasheet
586Kb / 37P
4Kbit, 2Kbit and 1Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
05-Oct-2004
M93C86 STMICROELECTRONICS-M93C86 Datasheet
611Kb / 31P
16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit and 1Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
31-Jul-2007
M95080 STMICROELECTRONICS-M95080 Datasheet
648Kb / 40P
16Kbit and 8Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
07-Oct-2004
M93C86 STMICROELECTRONICS-M93C86_05 Datasheet
587Kb / 31P
16Kbit, 8Kbit, 4Kbit, 2Kbit and 1Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
27-Oct-2005
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK6004A AKM-AK6004A_02 Datasheet
164Kb / 16P
I2C bus 4K / 16Kbit Serial CMOS EEPROM
logo
Rohm
BR34L02-W ROHM-BR34L02-W Datasheet
1Mb / 17P
2Kbit Serial I2C BUS EEPROM For SPD DRAM Memory Module
BU99022NUX-3 ROHM-BU99022NUX-3 Datasheet
585Kb / 26P
I2C BUS 2kbit 2kbit 2ports serial EEPROM
logo
E-CMOS Corporation
EC24C02B E-CMOS-EC24C02B Datasheet
1Mb / 17P
2Kbit I2C SERIAL EEPROM
More results




STMicroelectronics 에 대하여


Stmicroelectronics는 스위스 제네바에 본사를 둔 다국적 전자 및 반도체 제조업체입니다.

이 회사는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 마이크로 컨트롤러, 센서, 전력 증폭기 및 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

1987 년에 설립 된 Stmicroelectronics는 100 개 이상의 국가에서 운영되고 있으며 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.