| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32H562RI 데이터시트(PDF) 120 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H562RI 데이터시트(HTML) 120 Page - STMicroelectronics |
|
120 / 270 page ![]() I PI0 - - - - - DCMI_D13/PSSI_D13 - EVENTOUT PI1 - - - - - DCMI_D8/PSSI_D8 - EVENTOUT PI2 - - - - - DCMI_D9/PSSI_D9 - EVENTOUT PI3 - - - - - DCMI_D10/PSSI_D10 - EVENTOUT PI4 - - SAI2_MCLK_A - - DCMI_D5/PSSI_D5 - EVENTOUT PI5 - - SAI2_SCK_A - - DCMI_VSYNC/ PSSI_RDY -EVENTOUT PI6 - - SAI2_SD_A - - DCMI_D6/PSSI_D6 - EVENTOUT PI7 - - SAI2_FS_A - - DCMI_D7/PSSI_D7 - EVENTOUT PI8 - - - - - - - EVENTOUT PI9 UART4_RX FDCAN1_RX - - - - - EVENTOUT PI10 - FDCAN1_RX - ETH_MII_RX_ER - PSSI_D14 - EVENTOUT PI11 - - - - - PSSI_D15 - EVENTOUT 1. Refer to the previous table for AF0 to AF7. Table 16. Alternate functions AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/SAI2 /SDMMC1/SPI6 /UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC [NAND16)/FMC [NORmux)/FMC [NOR_RAM)/ OCTOSPI/ SDMMC2/TIM13/14 CRS/FMC[NAND 16)/OCTOSPI/S AI2/SDMMC2/ TIM8/USB_PD ETH[MII/RMII)/ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/ SDMMC2/ UART7/9/USB_PD FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ FMC[SDRAM_16bit) /SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ LPTIM5 LPTIM3/4/5/6/ TIM2/UART5 SYS |