| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
AX2000-1CS896I 데이터시트(PDF) 177 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000-1CS896I 데이터시트(HTML) 177 Page - Actel Corporation |
|
177 / 226 page ![]() Axcelerator Family FPGAs v2.7 3-71 IO173NB4F16 AJ27 IO173PB4F16 AJ28 IO174NB4F16 AL27 IO174PB4F16 AL28 IO175NB4F16 AM28 IO175PB4F16 AM29 IO176NB4F16 AG25 IO176PB4F16 AG26 IO177NB4F16 AK26 IO177PB4F16 AK27 IO178NB4F16 AF25 IO178PB4F16 AE25 IO179NB4F16 AP28 IO179PB4F16 AN28 IO180NB4F16 AJ25 IO180PB4F16 AJ26 IO181NB4F17 AM26 IO181PB4F17 AM27 IO182NB4F17 AF24 IO182PB4F17 AE24 IO183NB4F17 AH24 IO183PB4F17 AH25 IO184NB4F17 AG23 IO184PB4F17 AG24 IO185NB4F17 AL25 IO185PB4F17 AL26 IO186NB4F17 AP25 IO186PB4F17 AP26 IO187NB4F17 AK24 IO187PB4F17 AK25 IO188NB4F17 AF23 IO188PB4F17 AE23 IO189NB4F17 AN24 IO189PB4F17 AM24 IO190NB4F17 AH22 IO190PB4F17 AH23 IO191NB4F17 AJ23 IO191PB4F17 AJ24 IO192NB4F17 AG21 1152-Pin FBGA AX2000 Function Pin Number IO192PB4F17 AG22 IO193NB4F18 AP23 IO193PB4F18 AP24 IO194NB4F18 AN22 IO194PB4F18 AN23 IO195NB4F18 AM23 IO195PB4F18 AL23 IO196NB4F18 AF21 IO196PB4F18 AF22 IO197NB4F18 AL22 IO197PB4F18 AM22 IO198NB4F18 AE21 IO198PB4F18 AE22 IO199NB4F18 AJ21 IO199PB4F18 AJ22 IO200NB4F18 AK21 IO200PB4F18 AK22 IO201NB4F18 AM21 IO201PB4F18 AL21 IO202NB4F18 AE20 IO202PB4F18 AD20 IO203NB4F19 AN21 IO203PB4F19 AP21 IO204NB4F19 AP20 IO204PB4F19 AN20 IO205NB4F19 AN19 IO205PB4F19 AP19 IO206NB4F19 AG20 IO206PB4F19 AF20 IO207NB4F19 AL19 IO207PB4F19 AL20 IO208NB4F19 AG19 IO208PB4F19 AF19 IO209NB4F19 AN18 IO209PB4F19 AP18 IO210NB4F19 AE19 IO210PB4F19 AD19 IO211NB4F19 AL18 IO211PB4F19 AM18 1152-Pin FBGA AX2000 Function Pin Number IO212NB4F19/CLKEN AJ20 IO212PB4F19/CLKEP AK20 IO213NB4F19/CLKFN AJ18 IO213PB4F19/CLKFP AJ19 Bank 5 IO214NB5F20/CLKGN AJ16 IO214PB5F20/CLKGP AJ17 IO215NB5F20/CLKHN AJ15 IO215PB5F20/CLKHP AK15 IO216NB5F20 AD16 IO216PB5F20 AE17 IO217NB5F20 AM17 IO217PB5F20 AL17 IO218NB5F20 AG16 IO218PB5F20 AF16 IO219NB5F20 AM16 IO219PB5F20 AL16 IO220NB5F20 AP16 IO220PB5F20 AN16 IO221NB5F20 AN15 IO221PB5F20 AP15 IO222NB5F20 AD15 IO222PB5F20 AE16 IO223NB5F21 AL14 IO223PB5F21 AL15 IO224NB5F21 AN14 IO224PB5F21 AP14 IO225NB5F21 AK13 IO225PB5F21 AK14 IO226NB5F21 AE15 IO226PB5F21 AF15 IO227NB5F21 AG14 IO227PB5F21 AG15 IO228NB5F21 AJ13 IO228PB5F21 AJ14 IO229NB5F21 AM13 IO229PB5F21 AM14 IO230NB5F21 AE14 IO230PB5F21 AF14 1152-Pin FBGA AX2000 Function Pin Number |